công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E445FNG bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E445FNG
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ECL 4-Bit Serial/Parallel Converter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E445FNG bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10E445FNG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC10E445FNG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
MC10E445, MC100E445
http://onsemi.com
10
Figure 8. Extended Frequency 1:8 Demultiplexer
800ps
1150ps
CLOCK B
Tpd CLK
to SOUT
CLOCK A
700ps
(1.4GHz)
100ps
Q3
Q7
Q2
Q6
Q1
Q5
Q0
Q4
SIN
SIN
SOUT
SOUT
E445a
Q3
Q3
Q2
Q2
Q1
Q1
Q0
Q0
SIN
SIN
E445b
CLOCK
CLOCK
SERIAL
INPUT
DATA
PARALLEL OUTPUT DATA
Figure 9. Timing Diagram A. 1:8 Serial to Parallel Conversion
Dn-4
Dn-3
Dn-2
Dn-1
Dn
Dn+1
Dn+2
Dn+3
Dn-4
Dn-3
Dn-2
Dn-1
Dn
Dn+1
Dn+2
Dn+3
Dn-4
Dn-3
Dn-2
Dn-1
Dn
Dn+1
Dn+2
Dn+3
CLK
SINa
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4 (Q0 a)
Q5 (Q1 a)
Dn-4
Dn-3
Dn-2
Dn-1
Dn
Dn+1
Q6 (Q2 a)
Q7 (Q3 a)
SOUTa
SOUTb
CL/4a
CL/4b
CL/8a
CL/8b


Số phần tương tự - MC10E445FNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E445 ONSEMI-MC10E445 Datasheet
100Kb / 8P
   4-BIT SERIAL/ PARALLEL CONVERTER
1997 REV 3
More results

Mô tả tương tự - MC10E445FNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E446 ONSEMI-MC10E446_06 Datasheet
147Kb / 12P
   5V ECL 4-Bit Parallel/Serial Converter
November, 2006 ??Rev. 8
MC100EP445 ONSEMI-MC100EP445 Datasheet
115Kb / 16P
   3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2002 - Rev. 7
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_14 Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_06 Datasheet
151Kb / 18P
   3.3V/5V ECL 8?묪it Serial/Parallel Converter
July, 2006 ??Rev. 11
logo
Semtech Corporation
SK10E445PJ SEMTECH-SK10E445PJ Datasheet
171Kb / 8P
   4-bit serial / parallel converter
logo
ON Semiconductor
MC10E446 ONSEMI-MC10E446 Datasheet
125Kb / 6P
   4-BIT PARALLEL/ SERIAL CONVERTER
1996 REV 2
MC10E445 ONSEMI-MC10E445 Datasheet
100Kb / 8P
   4-BIT SERIAL/ PARALLEL CONVERTER
1997 REV 3
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446 Datasheet
173Kb / 20P
   3.3V/5V 8짯Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2004 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10E445 MICREL-SY10E445 Datasheet
92Kb / 8P
   4-BIT SERIAL-to-PARALLEL CONVERTER
SY10E446 MICREL-SY10E446 Datasheet
85Kb / 9P
   4-BIT PARALLEL-TO-SERIAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com