công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100E196 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100E196
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ECL Programmable Delay Chip
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100E196 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100E196 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC100E196 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MC10E196, MC100E196
http://onsemi.com
10
Figure 11. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC10E196FN
PLCC−28
37 Units / Rail
MC10E196FNG
PLCC−28
(Pb−Free)
37 Units / Rail
MC10E196FNR2
PLCC−28
500 / Tape & Reel
MC10E196FNR2G
PLCC−28
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
MC100E196FN
PLCC−28
37 Units / Rail
MC100E196FNG
PLCC−28
(Pb−Free)
37 Units / Rail
MC100E196FNR2
PLCC−28
500 / Tape & Reel
MC100E196FNR2G
PLCC−28
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
Resource Reference of Application Notes
AN1405/D
− ECL Clock Distribution Techniques
AN1406/D
− Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1503/D
− ECLinPSt I/O SPiCE Modeling Kit
AN1504/D
− Metastability and the ECLinPS Family
AN1568/D
− Interfacing Between LVDS and ECL
AN1672/D
− The ECL Translator Guide
AND8001/D − Odd Number Counters Design
AND8002/D − Marking and Date Codes
AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices
AND8066/D − Interfacing with ECLinPS
AND8090/D − AC Characteristics of ECL Devices


Số phần tương tự - MC100E196

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100E196 ONSEMI-MC100E196 Datasheet
148Kb / 7P
   PROGRAMMABLE DELAY CHIP
1996 REV 2
More results

Mô tả tương tự - MC100E196

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E195 ONSEMI-MC10E195_16 Datasheet
183Kb / 11P
   5V ECL Programmable Delay Chip
July, 2016 ??Rev. 11
MC10E195 ONSEMI-MC10E195_06 Datasheet
150Kb / 11P
   5V ECL Programmable Delay Chip
November, 2006 ??Rev. 10
MC10EP195 ONSEMI-MC10EP195_14 Datasheet
156Kb / 19P
   ECL Programmable Delay Chip
June, 2014 ??Rev. 19
MC100EP195B ONSEMI-MC100EP195B_14 Datasheet
147Kb / 17P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
June, 2014 ??Rev. 2
MC10EP195 ONSEMI-MC10EP195_06 Datasheet
220Kb / 20P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
December, 2006 ??Rev. 16
MC100EP195B ONSEMI-MC100EP195B Datasheet
189Kb / 17P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
September, 2008 ??Rev. 1
MC100EP195FA ONSEMI-MC100EP195FA Datasheet
127Kb / 20P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
October, 2004 ??Rev. 13
MC100EP196B ONSEMI-MC100EP196B_14 Datasheet
165Kb / 18P
   ECL Programmable Delay Chip With FTUNE
June, 2014 ??Rev. 2
MC100EP196A ONSEMI-MC100EP196A Datasheet
158Kb / 18P
   3.3 V ECL Programmable Delay Chip
September, 2006 ??Rev. 0
logo
RCD COMPONENTS INC.
EC3A-1 RCD-EC3A-1 Datasheet
974Kb / 1P
   PROGRAMMABLE ECL DELAY LINES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com