công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC33071P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor |
|
MC33071P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor |
7 / 26 page MC34071,2,4,A MC33071,2,4,A, NCV33074A http://onsemi.com 7 1. Phase RL = 2.0 k 2. Phase RL = 2.0 k, CL = 300 pF 3. Gain RL = 2.0 k 4. Gain RL = 2.0 k, CL = 300 pF VCC = +15 V VEE = 15 V VO = 0 VTA = 25°C Phase Margin = 60 ° Gain Margin = 12 dB 3 4 1 2 Gain VCC = +15 V VEE = −15 V VO = 0 V RL = 2.0 k TA = 25°C Phase Phase Margin = 60 ° Figure 16. Total Harmonic Distortion versus Frequency Figure 17. Total Harmonic Distortion versus Output Voltage Swing Figure 18. Open Loop Voltage Gain versus Temperature Figure 19. Open Loop Voltage Gain and Phase versus Frequency Figure 20. Open Loop Voltage Gain and Phase versus Frequency Figure 21. Normalized Gain Bandwidth Product versus Temperature f, FREQUENCY (Hz) 10 100 1.0 k 10 k 100 k AV = 1000 AV = 100 AV = 10 AV = 1.0 VCC = +15 V VEE = −15 V VO = 2.0 Vpp RL = 2.0 k TA = 25°C VO, OUTPUT VOLTAGE SWING (Vpp) 0 4.0 8.0 12 16 20 VCC = +15 V VEE = −15 V RL = 2.0 k TA = 25°C AV = 1000 AV = 100 AV = 10 AV = 1.0 TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) −55 −25 0 25 50 75 100 125 VCC = +15 V VEE = −15 V VO= −10 V to +10 V RL = 10 k f ≤ 10Hz f, FREQUENCY (Hz) 1.0 10 100 1.0 k 10 k 100 k 1.0 M 10 M 100 M f, FREQUENCY (MHz) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 20 30 TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) −55 −25 0 25 50 75 100 125 VCC = +15 V VEE = −15 V RL = 2.0 k 0.4 0.3 0.2 0.1 0 4.0 3.0 2.0 1.0 0 116 112 108 104 100 96 100 80 60 40 20 0 20 10 0 −10 −20 −30 −40 1.15 1.1 1.05 1.0 0.95 0.9 0.85 0 45 90 135 180 100 120 140 160 180 |
Số phần tương tự - MC33071P |
|
Mô tả tương tự - MC33071P |