công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC546BZL1G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BC546BZL1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Amplifier Transistors NPN Silicon
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BC546BZL1G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  BC546BZL1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C
http://onsemi.com
3
BC547/BC548
Figure 1. Normalized DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
2.0
Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
0.2
0.5
1.0
10
20
50
0.2
100
Figure 3. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 4. Base−Emitter Temperature Coefficient
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
2.0
5.0
200
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.5
0
0.2
0.4
0.1
0.3
1.6
1.2
2.0
2.8
2.4
1.2
1.6
2.0
0.02
1.0
10
0
20
0.1
0.4
0.8
1.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.3
0.2
0.5
1.0
10
20
50
2.0
100
70
30
7.0
5.0
3.0
0.7
0.3
0.1
0.2
1.0
10
100
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE(on) @ VCE = 10 V
VCE = 10 V
TA = 25°C
−55°C to +125°C
TA = 25°C
IC = 50 mA
IC = 100 mA
IC = 200 mA
IC =
20 mA
IC =
10 mA
1.0
Figure 5. Capacitances
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
10
Figure 6. Current−Gain − Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
0.4 0.6
1.0
10
20
1.0
2.0
6.0
40
80
100
200
300
400
60
20
40
30
7.0
5.0
3.0
2.0
0.7 1.0
10
20
2.0
50
30
7.0
5.0
3.0
0.5
VCE = 10 V
TA = 25°C
0.8
4.0
8.0
TA = 25°C
Cob
Cib


Số phần tương tự - BC546BZL1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BC546BZL1G ONSEMI-BC546BZL1G Datasheet
78Kb / 6P
   Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 6
BC546BZL1G ONSEMI-BC546BZL1G Datasheet
223Kb / 9P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
August, 2021 - Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - BC546BZL1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MPS918 ONSEMI-MPS918 Datasheet
62Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996
2N5088 ONSEMI-2N5088_07 Datasheet
83Kb / 5P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
March, 2007 ??Rev. 4
BC237 ONSEMI-BC237_06 Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
2N5550 ONSEMI-2N5550_07 Datasheet
88Kb / 6P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
March, 2007 ??Rev. 5
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MPSU06F NJSEMI-MPSU06F Datasheet
83Kb / 1P
   NPN Silicon Amplifier Transistors
logo
Leshan Radio Company
MMBT6428LT1 LRC-MMBT6428LT1 Datasheet
209Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
logo
ON Semiconductor
MBT6429DW1T1 ONSEMI-MBT6429DW1T1_05 Datasheet
79Kb / 5P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
December, 2005 ??Rev. 2
BC237 ONSEMI-BC237 Datasheet
83Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
Motorola, Inc
BD525 MOTOROLA-BD525 Datasheet
82Kb / 2P
   NPN SILICON AMPLIFIER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
MPS918 ONSEMI-MPS918_06 Datasheet
46Kb / 3P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 3
2N5209 ONSEMI-2N5209 Datasheet
277Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com