công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCXH16373DTRG bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74VCXH16373DTRG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3 V 16?묪it Transparent Latch
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74VCXH16373DTRG bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor 74VCXH16373DTRG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
74VCXH16373
http://onsemi.com
10
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
RL
CL
6 V or VCC × 2
GND
Figure 9. Test Circuit
Table 4. TEST CIRCUIT
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6 V at VCC = 3.3 ± 0.3 V;
VCC × 2 at VCC = 2.5 ± 0.2 V; 1.8 ± 0.15 V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50 pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = 500 W or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50 W)


Số phần tương tự - 74VCXH16373DTRG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH16373 FAIRCHILD-74VCXH16373 Datasheet
187Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
logo
STMicroelectronics
74VCXH16373 STMICROELECTRONICS-74VCXH16373 Datasheet
285Kb / 12P
   SYMMETRICAL OUTPUT IMPEDANCE
February 2003
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH16373G FAIRCHILD-74VCXH16373G Datasheet
187Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
74VCXH16373MTD FAIRCHILD-74VCXH16373MTD Datasheet
187Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
More results

Mô tả tương tự - 74VCXH16373DTRG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_06 Datasheet
234Kb / 10P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
74VCXH16244 ONSEMI-74VCXH16244 Datasheet
237Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16245 ONSEMI-74VCX16245_06 Datasheet
209Kb / 8P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transceiver
June, 2006 ??Rev. 7
74VCXH16240 ONSEMI-74VCXH16240 Datasheet
236Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16240 ONSEMI-74VCX16240 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74ALVC16374 ONSEMI-74ALVC16374 Datasheet
280Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8 Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 1
74ALVC16373 ONSEMI-74ALVC16373 Datasheet
280Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8 Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 1
74ALVCH16373 ONSEMI-74ALVCH16373 Datasheet
143Kb / 12P
   LOW-VOLTAGE 16-BIT TRANSPARENT LATCH WITH BUS HOLD 1.8/2.5/3.3 V
September, 2002 ??Rev. 1
74ALVC16245 ONSEMI-74ALVC16245 Datasheet
267Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Transceiver
June, 2006 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16373 MOTOROLA-MC74VCX16373 Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com