công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC139RGYRG4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AHC139RGYRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC139RGYRG4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHC139RGYRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS006C – FEBRUARY 1996 – REVISED AUGUST 2000
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DGV (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
24 PINS SHOWN
14
3,70
3,50
4,90
5,10
20
DIM
PINS **
4073251/E 08/00
1,20 MAX
Seating Plane
0,05
0,15
0,25
0,50
0,75
0,23
0,13
112
24
13
4,30
4,50
0,16 NOM
Gage Plane
A
7,90
7,70
38
24
16
4,90
5,10
3,70
3,50
A MAX
A MIN
6,60
6,20
11,20
11,40
56
9,60
9,80
48
0,08
M
0,07
0,40
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
14/16/20/56 Pins – MO-194


Số phần tương tự - SN74AHC139RGYRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC139RGYRG4 TI-SN74AHC139RGYRG4 Datasheet
115Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC139RGYRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
74LS155 NSC-74LS155 Datasheet
161Kb / 8P
   Dual 2-Line to 4-Line Decoders/Demultiplexers
logo
Texas Instruments
SN54HC139 TI-SN54HC139 Datasheet
535Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN54HCT139 TI-SN54HCT139 Datasheet
93Kb / 5P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN54AHC139 TI-SN54AHC139 Datasheet
115Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
logo
Aeroflex Circuit Techno...
UT54ACS139 AEROFLEX-UT54ACS139 Datasheet
248Kb / 10P
   Dual 2-Line to 4-Line Decoders/Demultiplexers
logo
Texas Instruments
SN54LV139A TI-SN54LV139A_08 Datasheet
779Kb / 19P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN54HC139 TI-SN54HC139_07 Datasheet
678Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74155J TI-SN74155J Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD74ACT139MG4 TI-CD74ACT139MG4 Datasheet
869Kb / 14P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN54155 TI1-SN54155_15 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN54LS139A TI1-SN54LS139A_15 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com