công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317MDCYR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM317MDCYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM317MDCYR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM317MDCYR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM317MDCYR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
www.ti.com
0
25
50
TJ − Temperature − °C
2.5
2
1.5
1
0.5
0
IL = 500 mA
IL = 100 mA
75
100
125
10 Hz
Frequency
100
100 Hz
1 kHz
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VI = 15 Vdc and Vac = 1 VPP
VO = 10 V
IL = 100 mA
CL = 1 µF
Ci = 0.1 µF
CADJ = 0 µF
CADJ = 10 µF
10 kHz
100 kHz
10 Hz
Frequency
10.00
50 Hz
100 Hz
500 Hz
1 kHz
5 kHz
10 kHz
50 kHz
100 kHz
150 kHz
1.00
0.10
0.01
VI = 15 V
VO = 10 V
IL = 100-mA dc and 10-mA RMS
CADJ = 0 µF
CADJ = 10 µF
LM317M
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
SLVS297O – APRIL 2000 – REVISED JULY 2006
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
RIPPLE REJECTION
INPUT-OUTPUT VOLTAGE DIFFERENTIAL
vs
vs
FREQUENCY
TEMPERATURE
Figure 9.
Figure 10.
OUTPUT IMPEDANCE
vs
FREQUENCY
Figure 11.
5
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - LM317MDCYR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM317MDCYR TI-LM317MDCYR Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317MDCYR TI-LM317MDCYR Datasheet
369Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317MDCYR TI-LM317MDCYR Datasheet
398Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317MDCYR TI1-LM317MDCYR Datasheet
937Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Regulator
LM317MDCYRG3 TI-LM317MDCYRG3 Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM317MDCYR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM337L NSC-LM337L Datasheet
89Kb / 5P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317 TI1-LM317_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GM317 ETC-GM317 Datasheet
352Kb / 8P
   3- TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M_0701 TI-LM317M_0701 Datasheet
369Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM117 NSC-LM117 Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
LM117HV NSC-LM117HV Datasheet
469Kb / 15P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317MQDCYRG4 TI1-LM317MQDCYRG4 Datasheet
868Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM317L TGS-LM317L Datasheet
382Kb / 14P
   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM317L NSC-LM317L_06 Datasheet
918Kb / 16P
   3-Terminal Adjustable Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com