công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BC337-40RL1G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
BC337-40RL1G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 5 page BC337, BC337−16, BC337−25, BC337−40, BC338−25 http://onsemi.com 3 CURRENT LIMIT THERMAL LIMIT SECOND BREAKDOWN LIMIT 1.0 ms 1.0 s TJ = 135°C TA = 25°C TC = 25°C dc dc (APPLIES BELOW RATED VCEO) 1000 10 100 1.0 3.0 10 30 VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE Figure 2. Active Region − Safe Operating Area IC, COLLECTOR CURRENT (MA) Figure 3. DC Current Gain 100 1000 10 1000 0.1 10 100 100 1.0 TJ = 135°C 100 ms VCE = 1 V TJ = 25°C IB, BASE CURRENT (mA) Figure 4. Saturation Region IC, COLLECTOR CURRENT (mA) Figure 5. “On” Voltages 100 10 1 VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS) Figure 6. Temperature Coefficients +1 IC, COLLECTOR CURRENT (mA) Figure 7. Capacitances 0.1 1 1 10 100 1000 −2 −1 0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.01 0.1 10 100 1 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 10 1000 100 10 100 TJ = 25°C IC = 10 mA TA = 25°C VBE(sat) @ IC/IB = 10 VBE(on) @ VCE = 1 V VCE(sat) @ IC/IB = 10 qVC for VCE(sat) qVB for VBE Cob Cib 100 mA 300 mA 500 mA |
Số phần tương tự - BC337-40RL1G |
|
Mô tả tương tự - BC337-40RL1G |