công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74VCXH16374DT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor |
|
74VCXH16374DT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor |
8 / 11 page 74VCXH16374 http://onsemi.com 8 OPEN PULSE GENERATOR RT DUT VCC RL RL CL 6 V or VCC × 2 GND Figure 6. Test Circuit Table 2. TEST CIRCUIT TEST SWITCH tPLH, tPHL Open tPZL, tPLZ 6 V at VCC = 3.3 ± 0.3 V; VCC × 2 at VCC = 2.5 ± 0.2 V; 1.8 ± 0.15 V tPZH, tPHZ GND CL = 30 pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance) RL = 500 W or equivalent RT = ZOUT of pulse generator (typically 50 W) |
Số phần tương tự - 74VCXH16374DT |
|
Mô tả tương tự - 74VCXH16374DT |