công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6453AB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM6453AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-wire Serial Data Volume Control for Headphone Amplifier IC
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM6453AB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM6453AB_02 Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6453AB_02 Datasheet HTML 14Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
SM6453AB
NIPPON PRECISION CIRCUITS INC.—10
Microcontroller data description
Definition: “L” = VIL1 level, “H” = VIH1 level
I
D15 to D12: Not used (don’t care) bits. Can be either “L” or “H”.
I
D11: AGC bit. OFF when “L”, and ON when “H”. AGC = OFF when system reset (see “Automatic gain
control function”).
I
D10, D9: Bass boost control bits. Bass boost = OFF and bass boost mode = BB1 when system reset (see
“Bass boost function”).
I
D8: Input select bit. LIN1 and RIN1 when “L”, and LIN2 and RIN2 when “H”. LIN1 and RIN1 input when
system reset.
Figure 2. Microcontroller data description
D11
AGC function
LOW
OFF
HIGH
ON
D9
D10
Bass boost
characteristics
LOW
LOW
OFF
HIGH
HIGH
LOW
BB1
HIGH
BB2
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
MDT
Don't care
EVR gain setting
GEVR: 0dB to -80dB, MUTE
D8
Selected inputs
LOW
LIN1, RIN1
HIGH
LIN2, RIN2
LIN1/LIN2
LIN1
RIN1
LIN2
RIN2
RIN1/RIN2
D8=L/D8=H
Input
Output
Input Selector Block
Input
Selector
To EVR Block


Số phần tương tự - SM6453AB_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6453AB NPC-SM6453AB Datasheet
146Kb / 12P
   3-wire Serial Data Volume Control for Headphone Amplifiers IC
More results

Mô tả tương tự - SM6453AB_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6453AB NPC-SM6453AB Datasheet
146Kb / 12P
   3-wire Serial Data Volume Control for Headphone Amplifiers IC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5264 HMSEMI-HM5264 Datasheet
351Kb / 3P
   Headphone wire control IC
logo
Shenzhenshi YONGFUKANG ...
CP4811 YONGFUKANG-CP4811 Datasheet
202Kb / 7P
   Digital volume control stereo headphone amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
BH3862FS ETC-BH3862FS Datasheet
237Kb / 2P
   3 wire serial sound control IC
logo
STMicroelectronics
TS4975 STMICROELECTRONICS-TS4975 Datasheet
747Kb / 33P
   Stereo Headphone Drive Amplifier with Digital Volume Control via IC Bus
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE624 ACE-ACE624 Datasheet
169Kb / 8P
   Serial data control dual electronic volume
VER 1.2
logo
Unisonic Technologies
U2429 UTC-U2429_15 Datasheet
207Kb / 6P
   SERIAL DATA CONTROL DUAL ELECTRONIC VOLUME
logo
Renesas Technology Corp
M62429P RENESAS-M62429P Datasheet
120Kb / 9P
   Serial Data Control Dual Electronic Volume
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M62429P MITSUBISHI-M62429P Datasheet
32Kb / 6P
   SERIAL DATA CONTROL DUAL ELECTRONIC VOLUME
logo
Unisonic Technologies
U2429 UTC-U2429 Datasheet
102Kb / 5P
   SERIAL DATA CONTROL DUAL ELECTRONIC VOLUME
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com