công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN93003 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STN93003
Giải thích chi tiết về linh kiện  High voltage fast-switching PNP power transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STN93003 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STN93003 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STN93003 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
STN93003
3/10
1
Electrical ratings
Table 2.
Thermal data
Table 1.
Absolute maximum rating
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCES
Collector-emitter voltage (VBE = 0)
-500
V
VCEO
Collector-emitter voltage (IB = 0)
-400
V
VEBO
Emitter-base voltage
(IC = 0, IB = 0.75A, tp < 10µs, Tj < 150°C)
V(BR)EBO
V
IC
Collector current
-1.5
A
ICM
Collector peak current (tP < 5ms)
-3
A
IB
Base current
-0.75
A
IBM
Base peak current (tP < 5ms)
-1.5
A
Ptot
Total dissipation at Tc = 25°C
1.6
W
Tstg
Storage temperature
-65 to 150
°C
TJ
Max. operating junction temperature
150
°C
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rthj-amb Thermal resistance junction-ambient (1)
_max
1.
Device mounted on PCB area of 1 cm2.
78
°C/W


Số phần tương tự - STN93003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STN9360 STMICROELECTRONICS-STN9360 Datasheet
461Kb / 10P
   High voltage fast-switching PNP power transistor
More results

Mô tả tương tự - STN93003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST93003 STMICROELECTRONICS-ST93003 Datasheet
254Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING PNP POWER TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
3CD14001 BILIN-3CD14001 Datasheet
177Kb / 4P
   High Voltage Fast Switching PNP Power Transistor
logo
Shenzhen Luguang Electr...
3CD14001 LUGUANG-3CD14001 Datasheet
1Mb / 3P
   High Voltage Fast Switching PNP Power Transistor
logo
STMicroelectronics
STX93003 STMICROELECTRONICS-STX93003 Datasheet
247Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING PNP POWER TRANSISTOR
STN9360 STMICROELECTRONICS-STN9360 Datasheet
461Kb / 10P
   High voltage fast-switching PNP power transistor
STN9260 STMICROELECTRONICS-STN9260 Datasheet
321Kb / 10P
   High voltage fast-switching PNP power transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
3CD14001 BILIN-3CD14001_13 Datasheet
175Kb / 4P
   High Voltage Fast Switching PNP Power Transistor
logo
STMicroelectronics
STD93003 STMICROELECTRONICS-STD93003 Datasheet
295Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING PNP POWER TRANSISTOR
BULT3P3 STMICROELECTRONICS-BULT3P3 Datasheet
153Kb / 8P
   Medium voltage fast-switching PNP power transistor
September 2009 Rev 1
2STX2360 STMICROELECTRONICS-2STX2360 Datasheet
158Kb / 9P
   Low voltage fast-switching PNP power transistor
March 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com