công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16501ZQLR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ALVCH16501ZQLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74ALVCH16501ZQLR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 74ALVCH16501ZQLR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO001C – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DL (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040048 / E 12/01
48 PINS SHOWN
56
0.730
(18,54)
0.720
(18,29)
48
28
0.370
(9,40)
(9,65)
0.380
Gage Plane
DIM
0.420 (10,67)
0.395 (10,03)
A MIN
A MAX
0.010 (0,25)
PINS **
0.630
(16,00)
(15,75)
0.620
0.010 (0,25)
Seating Plane
0.020 (0,51)
0.040 (1,02)
25
24
0.008 (0,203)
0.0135 (0,343)
48
1
0.008 (0,20) MIN
A
0.110 (2,79) MAX
0.299 (7,59)
0.291 (7,39)
0.004 (0,10)
M
0.005 (0,13)
0.025 (0,635)
0
°–8°
0.005 (0,13)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
D. Falls within JEDEC MO-118


Số phần tương tự - 74ALVCH16501ZQLR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16501 PHILIPS-74ALVCH16501 Datasheet
86Kb / 13P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 29
74ALVCH16501 NXP-74ALVCH16501 Datasheet
377Kb / 18P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 03-2 April 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16501 NEXPERIA-74ALVCH16501 Datasheet
253Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 7 - 24 November 2021
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16501DGG PHILIPS-74ALVCH16501DGG Datasheet
86Kb / 13P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 29
74ALVCH16501DGG NXP-74ALVCH16501DGG Datasheet
377Kb / 18P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 03-2 April 2010
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16501ZQLR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH16601DGGR TI-SN74ALVCH16601DGGR Datasheet
374Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16501 TI-SN74ALVCH16501 Datasheet
154Kb / 11P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16601 TI-SN74ALVCH16601 Datasheet
142Kb / 10P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16600 TI-SN74ALVCH16600 Datasheet
142Kb / 10P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162601 TI-SN74ALVCH162601 Datasheet
149Kb / 11P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16500 TI-SN74ALVCH16500 Datasheet
155Kb / 11P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCHR162601 TI-SN74ALVCHR162601 Datasheet
130Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCHR16601 TI-SN74ALVCHR16601 Datasheet
130Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162601GR TI-SN74ALVCH162601GR Datasheet
361Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVC162601 TI1-SN74ALVC162601 Datasheet
140Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com