công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK800_0609 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STK800_0609
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 30V - 0.006ohm - 20A - PolarPAK STripFET Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STK800_0609 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STK800_0609 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STK800_0609 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
November 2006
Rev 5
1/12
12
STK800
N-channel 30V - 0.006
Ω - 20A - PolarPAK®
STripFET™ Power MOSFET
General features
Ultra low top and bottom junction to case
thermal resistance
Very low capacitances
100% Rg tested
Fully incapsulated die
In compliance with the 2002/95/EC european
directive
PolarPAK® is a trademark of VISHAY
Description
This Power MOSFET is the latest development of
STMicroelectronics unique “Single Feature
Size™” strip-based process. The resulting
transistor shows extremely high packing density
for low on-resistance, moreover the double sides
cooling package with ultra low junction to case
thermal resistance allows to handle higher levels
of current.
Applications
Switching application
Internal schematic diagram
Type
VDSS
RDS(on)
RDS(on)*Qg
PTOT
STK800
30V
<0.0078
Ω 100.5nC*mΩ 5.2W
PolarPAK®
Bottom View
Top View
www.st.com
Order codes
Part number
Marking
Package
Packaging
STK800
K800
PolarPAK®
Tape & reel


Số phần tương tự - STK800_0609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STK800 STMICROELECTRONICS-STK800_07 Datasheet
501Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.006廓 - 20A - PolarPAK짰 STripFET??Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STK800_0609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STK800 STMICROELECTRONICS-STK800 Datasheet
243Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.006??- 20A - PolarPAK-R STripFET-TM Power MOSFET
STK850_0610 STMICROELECTRONICS-STK850_0610 Datasheet
276Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.0024ohm - 30A - PolarPAK STripFET Power MOSFET
STK850 STMICROELECTRONICS-STK850 Datasheet
229Kb / 12P
   N-CHANNEL 30V - 0.0024 廓 - 30A - PolarPAK-TM STripFET??Power MOSFET
STB85NF3LL STMICROELECTRONICS-STB85NF3LL Datasheet
428Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.006ohm - 85A D2PAK LOW GATE CHARGE STripFET?줚I POWER MOSFET
STK800 STMICROELECTRONICS-STK800_07 Datasheet
501Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.006廓 - 20A - PolarPAK짰 STripFET??Power MOSFET
STP85NF3LL STMICROELECTRONICS-STP85NF3LL Datasheet
264Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.006ohm - 85A TO-220/I2PAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STB85NF3LL STMICROELECTRONICS-STB85NF3LL_06 Datasheet
391Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.006ohm - 85A - D2PAK Low gate charge STripFET TM II Power MOSFET
STK22N6F3 STMICROELECTRONICS-STK22N6F3 Datasheet
852Kb / 15P
   N-channel 60 V, 0.0055 OHM, 22 A, PolarPAK STripFET Power MOSFET
STK20N75F3 STMICROELECTRONICS-STK20N75F3 Datasheet
907Kb / 15P
   N-channel 75 V, 0.0065 OHM, 20 A, PolarPAK STripFET Power MOSFET
STB230NH03L STMICROELECTRONICS-STB230NH03L Datasheet
414Kb / 13P
   N-channel 30V - 80A - D2PAK STripFET??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com