công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW39NC60VD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW39NC60VD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH TM IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW39NC60VD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STGW39NC60VD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
STGW39NC60VD
Test circuit
9/13
3
Test circuit
Figure 15. Test circuit for inductive load
switching
Figure 16. Gate charge test circuit
Figure 17. Switching waveforms
Figure 18. Diode recovery times waveform


Số phần tương tự - STGW39NC60VD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
340Kb / 10P
   N-CHANNEL 40A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH??IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH??IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
391Kb / 15P
   40 A - 600 V - very fast IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH??IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_08 Datasheet
391Kb / 15P
   40 A - 600 V - very fast IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGW39NC60VD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW30NC60VD Datasheet
411Kb / 13P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH TM IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH??IGBT
STGW40NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60WD Datasheet
283Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
340Kb / 10P
   N-CHANNEL 40A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH??IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V_04 Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW20NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW20NC60VD Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
109Kb / 9P
   N-CHANNEL 30A - 1200V - TO-247 VERY FAST PowerMESH-TM IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGP30NC60W STMICROELECTRONICS-STGP30NC60W Datasheet
306Kb / 14P
   N-channel 30A - 600V - TO-247 - TO-220 Ultra fast switching PowerMESH TM IGBT
STGF19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60HD Datasheet
276Kb / 14P
   N-channel 600V - 9A - TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com