công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGF10NC60KD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGF10NC60KD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 10A - D2PAK / TO-220 / TO-220FP Short circuit rated PowerMESH TM IGBT
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGF10NC60KD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD_07 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
STGB10NC60KD - STGP10NC60KD - STGF10NC60KD
Electrical characteristics
9/17
Figure 13. Thermal impedance for TO-220/
D²PAK
Figure 14. Turn-off SOA
Figure 15. Emitter-collector diode
characteristics
Figure 16.
Thermal impedance for TO-220FP


Số phần tương tự - STGF10NC60KD_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGF10NC60KD STMICROELECTRONICS-STGF10NC60KD_V01 Datasheet
1Mb / 30P
   10 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
Rev 7 June 2017
More results

Mô tả tương tự - STGF10NC60KD_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGP10NC60KD STMICROELECTRONICS-STGP10NC60KD Datasheet
379Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - D2PAK / TO-220 / TO-220FP Short circuit rated PowerMESH IGBT
STGB14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB14NC60KD_06 Datasheet
833Kb / 17P
   N-channel 14A - 600V - TO-220 - TO-220FP - D2PAK Short circuit rated PowerMESH TM IGBT
STGP7NB60KD STMICROELECTRONICS-STGP7NB60KD Datasheet
330Kb / 12P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT RATED PowerMESH TM IGBT
STGP10NB60S STMICROELECTRONICS-STGP10NB60S_05 Datasheet
387Kb / 13P
   N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGB10NC60K STMICROELECTRONICS-STGB10NC60K_07 Datasheet
599Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - D2PAK / TO-220 / DPAK Short circuit rated PowerMESH TM IGBT
STGP14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGP14NC60KD Datasheet
456Kb / 14P
   N-CHANNEL 14A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT RATED PowerMESH IGBT
STGB3NB60KD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60KD Datasheet
326Kb / 12P
   N-CHANNEL 6A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT PROOF PowerMESH TM IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD_03 Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGF10NB60SD STMICROELECTRONICS-STGF10NB60SD_06 Datasheet
273Kb / 13P
   N-channel 10A - 600V - TO-220FP PowerMESH TM IGBT
STGB10NC60HD_0710 STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_0710 Datasheet
410Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK - TO-220FP very fast PowerMESH IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com