công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGB6NC60HDT4 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGB6NC60HDT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 7A - D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB6NC60HDT4 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB6NC60HDT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
STGB6NC60HD - STGP6NC60HD - STGF6NC60HD
Electrical characteristics
5/17
Table 5.
Switching on/off (inductive load)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
tr
(di/dt)on
Turn-on delay time
Current rise time
Turn-on current slope
VCC = 390V, IC = 3A
RG= 10Ω, VGE = 15V,
Tj = 25°C (see Figure 19)
12
5
612
ns
ns
A/µs
td(on)
tr
(di/dt)on
Turn-on delay time
Current rise time
Turn-on current slope
VCC = 390V, IC = 3A
RG = 10Ω, VGE = 15V,
Tj =125°C (see Figure 19)
13
4.3
560
ns
ns
A/µs
tr(Voff)
td(off)
tf
Off voltage rise time
Turn-off delay time
Current fall time
VCC = 390V, IC = 3A,
RGE = 10Ω , VGE = 15V,
TJ = 25°C (see Figure 19)
40
76
100
ns
ns
ns
tr(Voff)
td(off)
tf
Off voltage rise time
Turn-off delay time
Current fall time
VCC = 390V, IC = 3A,
RGE = 10Ω , VGE =15V,
Tj = 125°C (see Figure 19)
60
98
124
ns
ns
ns
Table 6.
Switching energy (inductive load)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Eon
(1)
Eoff
(2)
Ets
1.
Eon is the tun-on losses when a typical diode is used in the test circuit in figure 17. If the IGBT is offered in
a package with a co-pak diode, the co-pack diode is used as external diode. IGBTs & Diode are at the
same temperature (25°C and 125°C)
2.
Turn-off losses include also the tail of the collector current
Turn-on switching losses
Turn-off switching losses
Total switching losses
VCC = 390V, IC = 3A
RG =10Ω, VGE=15V,
Tj =25°C (see Figure 19)
20
68
88
µJ
µJ
µJ
Eon
(1)
Eoff
(2)
Ets
Turn-on switching losses
Turn-off switching losses
Total switching losses
VCC = 390V, IC = 3A
RG =10Ω, VGE = 15V,
Tj = 125°C (see Figure 19)
37
93
130
µJ
µJ
µJ


Số phần tương tự - STGB6NC60HDT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB6NC60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGB6NC60HDT4 Datasheet
424Kb / 18P
   N-channel 600V - 7A - I2PAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH??IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGB6NC60HDT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB6NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB6NC60HD_07 Datasheet
424Kb / 18P
   N-channel 600V - 7A - I2PAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH??IGBT
STGB10NC60HD_0710 STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_0710 Datasheet
410Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK - TO-220FP very fast PowerMESH IGBT
STGB6NC60H STMICROELECTRONICS-STGB6NC60H Datasheet
326Kb / 14P
   N-channel 600V - 7A - D2PAK Very fast PowerMESH TM IGBT
STGP7NB60KD STMICROELECTRONICS-STGP7NB60KD Datasheet
330Kb / 12P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT RATED PowerMESH TM IGBT
STGP10NB60S STMICROELECTRONICS-STGP10NB60S_05 Datasheet
387Kb / 13P
   N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD Datasheet
453Kb / 15P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK Very fast PowerMESH TM IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD_03 Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGF7NB60SL_0409 STMICROELECTRONICS-STGF7NB60SL_0409 Datasheet
257Kb / 9P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220FP PowerMESH TM IGBT
STGP7NB60FD STMICROELECTRONICS-STGP7NB60FD Datasheet
505Kb / 11P
   N-CHANNEL 7A - 600V TO-220 / D2PAK PowerMESH IGBT
STGF19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60HD Datasheet
276Kb / 14P
   N-channel 600V - 9A - TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com