công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGP6NC60HD bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGP6NC60HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 7A - D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGP6NC60HD bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STGP6NC60HD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STGP6NC60HD Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
STGB6NC60HD - STGP6NC60HD - STGF6NC60HD
Package mechanical data
11/17
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a Lead-free second level interconnect . The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at : www.st.com


Số phần tương tự - STGP6NC60HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGP6NC60HD STMICROELECTRONICS-STGP6NC60HD Datasheet
424Kb / 18P
   N-channel 600V - 7A - I2PAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH??IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGP6NC60HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB6NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB6NC60HD_07 Datasheet
424Kb / 18P
   N-channel 600V - 7A - I2PAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH??IGBT
STGB10NC60HD_0710 STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_0710 Datasheet
410Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK - TO-220FP very fast PowerMESH IGBT
STGB6NC60H STMICROELECTRONICS-STGB6NC60H Datasheet
326Kb / 14P
   N-channel 600V - 7A - D2PAK Very fast PowerMESH TM IGBT
STGP7NB60KD STMICROELECTRONICS-STGP7NB60KD Datasheet
330Kb / 12P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT RATED PowerMESH TM IGBT
STGP10NB60S STMICROELECTRONICS-STGP10NB60S_05 Datasheet
387Kb / 13P
   N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD Datasheet
453Kb / 15P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK Very fast PowerMESH TM IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD_03 Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGF7NB60SL_0409 STMICROELECTRONICS-STGF7NB60SL_0409 Datasheet
257Kb / 9P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220FP PowerMESH TM IGBT
STGP7NB60FD STMICROELECTRONICS-STGP7NB60FD Datasheet
505Kb / 11P
   N-CHANNEL 7A - 600V TO-220 / D2PAK PowerMESH IGBT
STGF19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60HD Datasheet
276Kb / 14P
   N-channel 600V - 9A - TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com