công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD95NH02LT4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD95NH02LT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 24V - 0.005239ohm - 80A - DPAK Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD95NH02LT4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STD95NH02LT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
STD95NH02L
Package mechanical data
11/15
5
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a Lead-free second level interconnect . The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at: www.st.com


Số phần tương tự - STD95NH02LT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD95NH02LT4 STMICROELECTRONICS-STD95NH02LT4 Datasheet
319Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.0039ohm - 80A DPAK ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD95NH02LT4 VBSEMI-STD95NH02LT4 Datasheet
903Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S)175 C MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD95NH02LT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD95NH02L STMICROELECTRONICS-STD95NH02L Datasheet
319Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.0039ohm - 80A DPAK ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET MOSFET
STD95NH02L-1 STMICROELECTRONICS-STD95NH02L-1 Datasheet
343Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0039廓 - 80A - DPAK - IPAK Ultra low gate charge STripFET??Power MOSFET
STD55NH2LL STMICROELECTRONICS-STD55NH2LL_06 Datasheet
505Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.010ohm - 40A - DPAK/IPAK Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
STD110NH02L STMICROELECTRONICS-STD110NH02L_06 Datasheet
463Kb / 15P
   N-channel 24V - 0.0044ohm - 80A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD55NH2LL STMICROELECTRONICS-STD55NH2LL Datasheet
655Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.010ohm - 40A DPAK/IPAK ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STD40NF3LL STMICROELECTRONICS-STD40NF3LL_07 Datasheet
394Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.009ohm - 40A - DPAK Low gate charge STripFET TM II Power MOSFET
STD40NF03L STMICROELECTRONICS-STD40NF03L_07 Datasheet
359Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.0090ohm - 40A - DPAK Low gate charge STripFET TM II Power MOSFET
STD110NH02L STMICROELECTRONICS-STD110NH02L Datasheet
498Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.0044 ohm - 80A DPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
STB80NF10 STMICROELECTRONICS-STB80NF10 Datasheet
317Kb / 14P
   N-channel 100V - 0.012OHM - 80A - TO-220 / D2PAK Low gate charge STRIPFET TM II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com