công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD70N02L-1 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD70N02L-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD70N02L-1 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STD70N02L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STD70N02L - STD70N02L-1
6/17
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 1.
Safe operating area
Figure 2.
Thermal impedance
Figure 3.
Output characterisics
Figure 4.
Transfer characteristics
Figure 5.
Transconductance
Figure 6.
Static drain-source on resistance


Số phần tương tự - STD70N02L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD70N02L-1 STMICROELECTRONICS-STD70N02L-1 Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD70N02L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD38NH02L STMICROELECTRONICS-STD38NH02L_06 Datasheet
496Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.011ohm - 38A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L_06 Datasheet
503Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0075ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L Datasheet
510Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052 ohm - 60A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD50NH02L STMICROELECTRONICS-STD50NH02L_06 Datasheet
500Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0085ohm - 50A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
474Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD70NH02L STMICROELECTRONICS-STD70NH02L Datasheet
490Kb / 16P
   N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
STD110NH02L STMICROELECTRONICS-STD110NH02L_06 Datasheet
463Kb / 15P
   N-channel 24V - 0.0044ohm - 80A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com