công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD60NH03LT4 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD60NH03LT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 30V - 0.0075ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD60NH03LT4 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD60NH03LT4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD60NH03LT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
STD60NH03L - STD60NH03L-1
Electrical characteristics
5/16
Table 5.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area.
Source-drain current
Source-drain current
(pulsed)
60
240
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %
Forward on voltage
ISD = 30A, VGS = 0
1.3
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 60A, di/dt = 100A/µs,
VDD = 20V, Tj = 150°C
(see Figure 15)
32
51
3.2
ns
nC
A


Số phần tương tự - STD60NH03LT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD60NH03LT4 STMICROELECTRONICS-STD60NH03LT4 Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075 W - 60A DPAK/IPAK STripFET III POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD60NH03LT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD60NF3LL STMICROELECTRONICS-STD60NF3LL Datasheet
452Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD100NH03L STMICROELECTRONICS-STD100NH03L_06 Datasheet
472Kb / 15P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 60A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N03L STMICROELECTRONICS-STD70N03L Datasheet
337Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0059ohm - 70A - DPAK / IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075 W - 60A DPAK/IPAK STripFET III POWER MOSFET
STD50N03L STMICROELECTRONICS-STD50N03L Datasheet
337Kb / 16P
   N-CHANNEL 30V - 9.2mohm - 40A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L_07 Datasheet
365Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0052廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com