công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC08DE150HV bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STC08DE150HV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1500V - 8A - 0.075 ohm
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STC08DE150HV bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STC08DE150HV Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STC08DE150HV Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Electrical characteristics
STC08DE150HV
6/11
Figure 5.
Collector-source On voltage Figure 6.
Collector-source On voltage
Figure 7.
Base-source On voltage
Figure 8.
Base-source On voltage
Figure 9.
Inductive load switching time Figure 10. Inductive load switching time


Số phần tương tự - STC08DE150HV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STC08DE150HP STMICROELECTRONICS-STC08DE150HP Datasheet
297Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1500V - 8A - 0.075 ohm
October 2006 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STC08DE150HV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STC08DE150HP STMICROELECTRONICS-STC08DE150HP Datasheet
297Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1500V - 8A - 0.075 ohm
October 2006 Rev 1
STC08IE150HV STMICROELECTRONICS-STC08IE150HV_07 Datasheet
276Kb / 11P
   Emitter switched bipolar transistor ESBT 1500V - 8A - 0.08?
STC08DE150 STMICROELECTRONICS-STC08DE150 Datasheet
264Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1500 V - 8 A - 0.075 OHM
STC08IE120HV STMICROELECTRONICS-STC08IE120HV Datasheet
268Kb / 11P
   Emitter Switched Bipolar Transistor ESBT 1200 V - 8A - 0.10 ohm
STP08IE120F4 STMICROELECTRONICS-STP08IE120F4 Datasheet
278Kb / 11P
   Emitter Switched Bipolar Transistor ESBT 1200 V - 8A - 0.10 ohm
STC08IE120HP STMICROELECTRONICS-STC08IE120HP Datasheet
295Kb / 11P
   Emitter Switched Bipolar Transistor ESBT 1200 V - 8A - 0.10 ohm
STC08IE150HV STMICROELECTRONICS-STC08IE150HV Datasheet
120Kb / 7P
   Emitter Switched Bipolar Transistor ESBT 1500 V - 8A - 0.10 ohm
STC20DE90HV STMICROELECTRONICS-STC20DE90HV Datasheet
255Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 900V - 20A - 0.06 ohm
STC03DE170HV STMICROELECTRONICS-STC03DE170HV_06 Datasheet
286Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1700V - 3A - 0.55 OHM
STC20DE90HP STMICROELECTRONICS-STC20DE90HP Datasheet
281Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 900V - 20A - 0.06 ohm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com