công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC03DE170HV bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STC03DE170HV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1700V - 3A - 0.55 OHM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STC03DE170HV bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STC03DE170HV_06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Electrical characteristics
STC03DE170HV
4/11
2
Electrical characteristics
(Tcase = 25°C unless otherwise specified)
Table 4.
Electrical characteristics
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ. Max. Unit
ICS(SS)
Collector-source current
(VBS =VGS =0V)
VCS(SS) =1700V
100
µA
IBS(OS)
Base-source current
(IC =0, VGS =0V)
VBS(OS) =30V
10
µA
ISB(OS)
Source-base current
(IC =0, VGS =0V)
VSB(OS) =9V
100
µA
IGS(OS)
Gate-source leakage
(VBS =0V)
VGS = ± 20V
500
nA
VCS(ON)
Collector-source ON
voltage
VGS =10V IC =1.8A IB =0.36A
VGS =10V IC =0.7A IB =70mA
1
1
1.5
1.3
V
V
hFE
DC current gain
VCS =1V
VGS =10V IC =1.8A
VCS =1V VGS =10V IC =0.7A
3.5
6
5
10
VBS(ON)
Base-source ON
voltage
VGS =10V IC =1.8A IB =0.36A
VGS =10V IC =0.7A IB =70mA
1
0.8
1.2
1
V
V
VGS(th)
Gate threshold voltage
VBS =VGS IB =250µA
1.5
2.2
3
V
Ciss
Input capacitance
VCS =25V f =1MHz
VGS=0V
750
pF
QGS(tot)
Gate-source Charge
VCS=15V
VGS=10V
VCB=0V
IC =1.8A
12.5
nC
ts
tf
INDUCTIVE LOAD
Storage time
Fall time
VGS =10V
RG =47Ω
VClamp =1200V
tp =4µs
IC =1.8A
IB =0.36A
760
14
ns
ns
ts
tf
INDUCTIVE LOAD
Storage time
Fall time
VGS =10V
RG =47Ω
VClamp =1200V
tp =4µs
IC =0.7A
IB =70mA
690
32
ns
ns
VCS(dyn)
Collector-source
dynamic voltage
(500ns)
VCC =VClamp =400V
VGS =10V
IC =0.5A
IB = 0.1A
RG =47Ω
tpeak =500ns
IBpeak =1A
3.9
V


Số phần tương tự - STC03DE170HV_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STC03DE170HV STMICROELECTRONICS-STC03DE170HV_07 Datasheet
254Kb / 9P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT짰 1700V - 3A - 0.33 W
More results

Mô tả tương tự - STC03DE170HV_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STC03DE170HP STMICROELECTRONICS-STC03DE170HP Datasheet
313Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1700V - 3A - 0.55OHM
STC03DE170HV STMICROELECTRONICS-STC03DE170HV Datasheet
288Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1700 V - 3 A - 0.55 OHM
STC03DE150 STMICROELECTRONICS-STC03DE150 Datasheet
327Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1500 V - 3 A - 0.55 ohm
STC03DE170 STMICROELECTRONICS-STC03DE170 Datasheet
329Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1700 V - 3 A - 0.55 Ohm
STC04IE170HP STMICROELECTRONICS-STC04IE170HP Datasheet
282Kb / 11P
   Emitter switched bipolar transistor ESBT 1700V - 4A - 0.17OHM
STC03DE220HV STMICROELECTRONICS-STC03DE220HV Datasheet
143Kb / 8P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 2200V - 3A - 0.33OHM
STC04IE170HV_0611 STMICROELECTRONICS-STC04IE170HV_0611 Datasheet
255Kb / 11P
   Emitter switched bipolar transistor ESBT 1700V - 4A - 0.17?
STC06IE170HV STMICROELECTRONICS-STC06IE170HV Datasheet
144Kb / 8P
   Emitter switched bipolar transistor ESBT 1700V - 4A - 0.17?
STC20DE90HV STMICROELECTRONICS-STC20DE90HV Datasheet
255Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 900V - 20A - 0.06 ohm
STC03DE170HP STMICROELECTRONICS-STC03DE170HP_07 Datasheet
281Kb / 9P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT짰 1700V - 3A - 0.33 W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com