công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB300NH02L bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB300NH02L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET TM Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB300NH02L bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STB300NH02L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB300NH02L Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Test circuit
STB300NH02L - STP300NH02L
8/14
3
Test circuit
Figure 12. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 13. Gate charge test circuit
Figure 14. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 15. Unclamped inductive load test
circuit
Figure 16. Unclamped inductive waveform
Figure 17. Switching time waveform


Số phần tương tự - STB300NH02L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB300NH02L STMICROELECTRONICS-STB300NH02L Datasheet
329Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB300NH02L_0709 STMICROELECTRONICS-STB300NH02L_0709 Datasheet
329Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET??Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB300NH02L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB300NH02L_0709 STMICROELECTRONICS-STB300NH02L_0709 Datasheet
329Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB100NF04 STMICROELECTRONICS-STB100NF04_07 Datasheet
394Kb / 17P
   N-channel 40V - 0.0043ohm - 120A - TO-220 - D2PAK STripFET TM II Power MOSFET
STB190NF04 STMICROELECTRONICS-STB190NF04_06 Datasheet
510Kb / 16P
   N-channel 40V - 0.0039ohm - 120A - D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET TM III Power MOSFET
STB200NF03 STMICROELECTRONICS-STB200NF03_07 Datasheet
449Kb / 18P
   N-channel 30V - 0.0032ohm - 120A - D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET TM III Power MOSFET
STB185N55F3 STMICROELECTRONICS-STB185N55F3 Datasheet
335Kb / 14P
   N-channel 55V - 3.2m廓 - 120A - D2PAK/TO-220 STripFET??Power MOSFET
STB180N55F3 STMICROELECTRONICS-STB180N55F3 Datasheet
440Kb / 14P
   N-channel 55V - 3.2m廓 - 120A - D2PAK/TO-220 STripFET??Power MOSFET
STP200N4F3 STMICROELECTRONICS-STP200N4F3 Datasheet
319Kb / 14P
   N-channel 40V - 0.0035廓 - 120A - D2PAK - TO-220 planar STripFET??Power MOSFET
STB140NF75T4 STMICROELECTRONICS-STB140NF75T4 Datasheet
545Kb / 18P
   N-channel 75V - 0.0065 - 120A - D2PAK/I2/TO-220 STripFET III Power MOSFET
STB120NF10 STMICROELECTRONICS-STB120NF10 Datasheet
393Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.009 W - 120A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
STP100NF04 STMICROELECTRONICS-STP100NF04 Datasheet
584Kb / 15P
   N-CHANNEL 40V - 0.0043ohm - 120A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com