công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW130NS04ZB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW130NS04ZB
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel clamped - 7 mOHM - 80A TO-220/I2/D2PAK/TO-247 Fully protected mesh overlay TM MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW130NS04ZB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STW130NS04ZB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Package mechanical data
STP130NS04ZB-STB130NS04ZB-STW130NS04ZB-STB130NS04ZB-1
10/16
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STW130NS04ZB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW130NS04ZB STMICROELECTRONICS-STW130NS04ZB Datasheet
327Kb / 12P
   N-CHANNEL CLAMPED - 7 mohm - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STW130NS04ZB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW130NS04ZB STMICROELECTRONICS-STW130NS04ZB Datasheet
327Kb / 12P
   N-CHANNEL CLAMPED - 7 mohm - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP80NS04Z STMICROELECTRONICS-STP80NS04Z Datasheet
90Kb / 8P
   N - CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A - TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP80NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP80NS04ZB Datasheet
115Kb / 6P
   N-CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP75NS04Z STMICROELECTRONICS-STP75NS04Z Datasheet
231Kb / 12P
   N-channel Clamped - 7mohm - 80A - TO-220 Fully protected MESH Overlay III Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 12.5m - 62A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP60NS04Z STMICROELECTRONICS-STP60NS04Z Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL CLAMPED 10mohm - 60A - TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP60NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP60NS04ZB Datasheet
292Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 10mohm - 60A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY??MOSFET
STP60NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP60NS04ZB_06 Datasheet
256Kb / 13P
   N-channel clamped - 10mohm - 60A - TO-220 Fully protected Mesh Overlay Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z_06 Datasheet
267Kb / 12P
   N-channel clamped 12.5mOHM - 62A - TO-220 Fully protected MESH OVERLAY Power MOSFET
STP22NS25Z STMICROELECTRONICS-STP22NS25Z Datasheet
449Kb / 10P
   N-CHANNEL 250V - 0.13ohm - 22A TO-220/D2PAK Zener-Protected MESH OVERLAY??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com