công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW130NS04ZB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW130NS04ZB
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel clamped - 7 mOHM - 80A TO-220/I2/D2PAK/TO-247 Fully protected mesh overlay TM MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW130NS04ZB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW130NS04ZB_06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
STP130NS04ZB-STB130NS04ZB-STW130NS04ZB-STB130NS04ZB-1
Electrical ratings
3/16
1
Electrical ratings
Table 1.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDS
Drain-source voltage (VGS = 0)
clamped
V
VGS
Gate-source voltage
clamped
V
ID
Drain current (continuous) at TC = 25°C
80
A
ID
Drain current (continuous) at TC = 100°C
60
A
IDG
Drain gate current (continuous)
± 50
mA
IGS
Gate source current (continuous)
± 50
mA
IDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Drain current (pulsed)
320
A
PTOT
Total dissipation at TC = 25°C
300
W
Derating factor
2.0
W/°C
VESD(G-S)
Gate-source ESD(HBM-C=100 pF, R=1.5
K
Ω)
4KV
TJ
Tstg
Operating junction temperature
Storage temperature
-55 to 175
°C
Table 2.
Thermal data
TO-220
D²PAK/I²PA
K
TO-247
Unit
Rthj-case
Thermal resistance junction-case Max
0.50
°C/W
Rthj-pcb(1)
1.
When mounted on 1 inch² FR4 2oZ Cu
Thermal resistance junction-pcb
Max
35
°C/W
Rthj-a
Thermal resistance junction-ambient
Max
62.5
50
Tl
(2)
2.
(1.6 mm from case, for 10 sec)
Maximum lead temperature for soldering
purpose
300
°C
Table 3.
Avalanche characteristics
Symbol
Parameter
Value
Unit
IAS
Avalanche current, repetitive or not-repetitive
(pulse width limited by Tj Max)
80
A
EAS
Single pulse avalanche energy
(starting Tj=25°C, Id=Iar, Vdd=30V)
500
mJ


Số phần tương tự - STW130NS04ZB_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW130NS04ZB STMICROELECTRONICS-STW130NS04ZB Datasheet
327Kb / 12P
   N-CHANNEL CLAMPED - 7 mohm - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STW130NS04ZB_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW130NS04ZB STMICROELECTRONICS-STW130NS04ZB Datasheet
327Kb / 12P
   N-CHANNEL CLAMPED - 7 mohm - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP80NS04Z STMICROELECTRONICS-STP80NS04Z Datasheet
90Kb / 8P
   N - CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A - TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP80NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP80NS04ZB Datasheet
115Kb / 6P
   N-CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP75NS04Z STMICROELECTRONICS-STP75NS04Z Datasheet
231Kb / 12P
   N-channel Clamped - 7mohm - 80A - TO-220 Fully protected MESH Overlay III Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 12.5m - 62A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP60NS04Z STMICROELECTRONICS-STP60NS04Z Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL CLAMPED 10mohm - 60A - TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP60NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP60NS04ZB Datasheet
292Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 10mohm - 60A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY??MOSFET
STP60NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP60NS04ZB_06 Datasheet
256Kb / 13P
   N-channel clamped - 10mohm - 60A - TO-220 Fully protected Mesh Overlay Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z_06 Datasheet
267Kb / 12P
   N-channel clamped 12.5mOHM - 62A - TO-220 Fully protected MESH OVERLAY Power MOSFET
STP22NS25Z STMICROELECTRONICS-STP22NS25Z Datasheet
449Kb / 10P
   N-CHANNEL 250V - 0.13ohm - 22A TO-220/D2PAK Zener-Protected MESH OVERLAY??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com