công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5359B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 1N5359B
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 Watt Surmetic TM 40 Zener Voltage Regulators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1N5359B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  1N5359B Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 1N5359B Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 1N5359B Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 1N5359B Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 1N5359B Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 1N5359B Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 1N5359B Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 1N5359B Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
1N5333B Series
http://onsemi.com
5
Figure 1. Typical Thermal Resistance
40
30
20
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
PRIMARY PATH OF
CONDUCTION IS THROUGH
THE CATHODE LEAD
L
L
L, LEAD LENGTH TO HEATSINK (INCH)
TEMPERATURE COEFFICIENTS
Figure 2. Temperature Coefficient-Range
for Units 3 to 10 Volts
Figure 3. Temperature Coefficient-Range
for Units 10 to 220 Volts
VZ, ZENER VOLTAGE @ IZT (VOLTS)
10
8
6
4
2
0
−2
34
56
7
89
10
RANGE
300
200
100
50
30
20
10
5
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220
VZ, ZENER VOLTAGE @ IZT (VOLTS)
RANGE


Số phần tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5359B MOTOROLA-1N5359B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Microsemi Corporation
1N5359B MICROSEMI-1N5359B Datasheet
157Kb / 3P
   Silicon 5 Watt Zener Diodes
logo
Semikron International
1N5359B SEMIKRON-1N5359B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
ON Semiconductor
1N5359B ONSEMI-1N5359B Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
logo
Pan Jit International I...
1N5359B PANJIT-1N5359B Datasheet
53Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
1N5333G ONSEMI-1N5333G Datasheet
147Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
May, 2012 ??Rev. 14
1N53 ONSEMI-1N53 Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
May, 2012 ??Rev. 14
1N53 ONSEMI-1N53_13 Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
1N5333B ONSEMI-1N5333B Datasheet
71Kb / 8P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Refulators
December, 2004 ??Rev. 4
MZP4729A ONSEMI-MZP4729A_06 Datasheet
129Kb / 7P
   3 Watt DO??1 Surmetic TM 30 Zener Voltage Regulators
March, 2006 ??Rev. 3
logo
Boca Semiconductor Corp...
1N5333B BOCA-1N5333B Datasheet
428Kb / 5P
   5 Watt Surmetic 40 Silicon Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N5333A MOTOROLA-1N5333A Datasheet
195Kb / 4P
   5-Watt Surmetic 40 Silicon Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5333B NJSEMI-1N5333B Datasheet
102Kb / 2P
   5 Watt Surmetic 40 Silicon Zener Diodes
logo
ON Semiconductor
MZP4729AG ONSEMI-MZP4729AG Datasheet
83Kb / 6P
   3 Watt DO-41 Surmetic 30 Zener Voltage Regulators
July, 2007 - Rev. 4
1N5913B ONSEMI-1N5913B Datasheet
70Kb / 8P
   3 W DO??1 Surmetic TM 30 Zener Voltage Regulators
April, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com