công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC573DGVR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC573DGVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC573DGVR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74AHC573DGVR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
MECHANICAL DATA
MLCC006B – OCTOBER 1996
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
FK (S-CQCC-N**)
LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER
4040140 / D 10/96
28 TERMINAL SHOWN
B
0.358
(9,09)
MAX
(11,63)
0.560
(14,22)
0.560
0.458
0.858
(21,8)
1.063
(27,0)
(14,22)
A
NO. OF
MIN
MAX
0.358
0.660
0.761
0.458
0.342
(8,69)
MIN
(11,23)
(16,26)
0.640
0.739
0.442
(9,09)
(11,63)
(16,76)
0.962
1.165
(23,83)
0.938
(28,99)
1.141
(24,43)
(29,59)
(19,32)
(18,78)
**
20
28
52
44
68
84
0.020 (0,51)
TERMINALS
0.080 (2,03)
0.064 (1,63)
(7,80)
0.307
(10,31)
0.406
(12,58)
0.495
(12,58)
0.495
(21,6)
0.850
(26,6)
1.047
0.045 (1,14)
0.045 (1,14)
0.035 (0,89)
0.035 (0,89)
0.010 (0,25)
12
13
14
15
16
18
17
11
10
8
9
7
5
4
3
2
0.020 (0,51)
0.010 (0,25)
6
1
28
26
27
19
21
B SQ
A SQ
22
23
24
25
20
0.055 (1,40)
0.045 (1,14)
0.028 (0,71)
0.022 (0,54)
0.050 (1,27)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. This package can be hermetically sealed with a metal lid.
D. The terminals are gold plated.
E. Falls within JEDEC MS-004


Số phần tương tự - SN74AHC573DGVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC573DGVR TI-SN74AHC573DGVR Datasheet
579Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D- TYPE LATCHES WITH 3 STATE OUTPUTS
SN74AHC573DGVR TI1-SN74AHC573DGVR Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs
SN74AHC573DGVRE4 TI-SN74AHC573DGVRE4 Datasheet
579Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D- TYPE LATCHES WITH 3 STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC573DGVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC373 RENESAS-HD74HC373 Datasheet
119Kb / 10P
   Octal D-type Transparent Latches (with 3-state outputs)/Octal D-type Transparent Latches (with inverted 3-state outputs)
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC373 HITACHI-HD74HC373 Datasheet
66Kb / 11P
   Octal D-type Transparent Latches (with 3-state outputs),Octal D-type Transparent Latches (with inverted 3-state outputs)
logo
Texas Instruments
SN54BCT573 TI-SN54BCT573 Datasheet
73Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54F373 TI-SN54F373 Datasheet
54Kb / 4P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
CD54HCT373 TI-CD54HCT373 Datasheet
319Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS563A TI-SN54ALS563A Datasheet
54Kb / 4P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS573C TI-SN54ALS573C Datasheet
109Kb / 9P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT573 TI-SN54ACT573 Datasheet
520Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT533 TI-SN54ABT533 Datasheet
483Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV573A HITACHI-HD74LV573A Datasheet
66Kb / 16P
   Octal D-type Transparent Latches with 3-state Outputs
HD74LVC373A HITACHI-HD74LVC373A Datasheet
50Kb / 10P
   Octal D-type Transparent Latches with 3-state Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com