công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X1360 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện X1360
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

X1360 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  X1360 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics X1360 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
2STX1360
2 Electrical Characteristics
3/10
2
Electrical Characteristics
Table 3.
Electrical Characteristics (TCASE = 25°C; unless otherwise specified)
Note: 1 Pulsed duration = 300
µs, duty cycle 1.5%.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ICBO
Collector Cut-off Current
(IE = 0)
VCB = 80 V
100
nA
IEBO
Emitter Cut-off Current
(IC = 0)
VEB = 6 V
100
nA
VBE
Base-Emitter Voltage
VCE = 2 V
IC = 100 mA
630
670
730
mV
VCE(sat)
Note: 1
Collector-Emitter Saturation
Voltage
IC = 2 A __ _
IB = 100 mA
IC = 3 A
__ _ IB = 150 mA
150
210
300
500
mV
mV
VBE(sat)
Note: 1
Base-Emitter Saturation Voltage IC = 2 A __ _
IB = 100 mA
0.89
1.2
V
hFE
Note: 1
DC Current Gain
IC = 100 mA _ VCE = 2 V
IC = 1 A _
VCE = 2 V
80
160
280
400
td
tr
ts
tf
RESISTIVE LOAD
Delay Time
Rise Time
Storage Time
Fall Time
VCC = 10 V
IC = 3 A
IB1 = - IB2 = 300 mA
(see figure 8)
17
81
620
54
20
100
720
65
ns
ns
ns
ns
fT
Transition Frequency
IC = 0.1 A ___
VCE = 10 V
130
MHz


Số phần tương tự - X1360

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
X13005 STMICROELECTRONICS-X13005 Datasheet
260Kb / 9P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
X130C ETC2-X130C Datasheet
78Kb / 1P
   CRYSTAL
logo
XFMRS Inc.
X131310H XFMRS-X131310H Datasheet
63Kb / 1P
   HDSL LINE DRIVER XFMR
X131310H XFMRS-X131310H Datasheet
63Kb / 1P
   HDSL LINE DRIVER XFMR
X131310H XFMRS-X131310H_15 Datasheet
63Kb / 1P
   HDSL LINE DRIVER XFMR
More results

Mô tả tương tự - X1360

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STSA1805 STMICROELECTRONICS-STSA1805 Datasheet
225Kb / 8P
   LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
September 2003
2STR1215 STMICROELECTRONICS-2STR1215 Datasheet
198Kb / 10P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
STD1802 STMICROELECTRONICS-STD1802_07 Datasheet
248Kb / 10P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
STN851 STMICROELECTRONICS-STN851_09 Datasheet
237Kb / 10P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
2STD1665 STMICROELECTRONICS-2STD1665_08 Datasheet
220Kb / 11P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
2STD1665 STMICROELECTRONICS-2STD1665 Datasheet
281Kb / 12P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
STSA851 STMICROELECTRONICS-STSA851 Datasheet
226Kb / 8P
   LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
2STR1160 STMICROELECTRONICS-2STR1160 Datasheet
247Kb / 11P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
2STR1215 STMICROELECTRONICS-2STR1215_08 Datasheet
140Kb / 10P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
STD1802 STMICROELECTRONICS-STD1802 Datasheet
535Kb / 7P
   LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com