công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STLVDS104BTR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STLVDS104BTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-port lvds and 4-port TTL-to LVDS repeaters
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLVDS104BTR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STLVDS104BTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STLVDS104BTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
STLVDS104
Pin configuration
3/12
1
Pin configuration
L=Low level, H=High level, X=Don’t care, Z= High impedance,?=Indeterminate
Figure 1.
Pin connections and functional diagram
Table 1.
Pin description
Pin n°
Symbol
Name and function
1, 2, 3, 8
EN1 to EN4
Enable Driver Inputs
6, 7
A, B
Receiver Input
9, 11, 13, 15
1Z to 4Z
Driver Inputs
10, 12, 14, 16
1X to 4X
Driver Inputs
5
GND
Ground
4VCC
Supply Voltage
Table 2.
Truth table for receiver
Input
Enables
Outputs
VID = VA - VB
#EN
#Y
#Z
XX
Z
Z
XL
Z
Z
VID ≥ 100mV
H
H
L
-100mV < VID < 100mV
H
?
?
VID ≤ −100mV
H
L
H


Số phần tương tự - STLVDS104BTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLVDS104BTR STMICROELECTRONICS-STLVDS104BTR Datasheet
151Kb / 8P
   4-PORT LVDS AND 4-PORT TTL-TO LVDS REPEATERS
More results

Mô tả tương tự - STLVDS104BTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLVDS104 STMICROELECTRONICS-STLVDS104 Datasheet
151Kb / 8P
   4-PORT LVDS AND 4-PORT TTL-TO LVDS REPEATERS
STLVDS105 STMICROELECTRONICS-STLVDS105 Datasheet
149Kb / 8P
   4-PORT LVDS AND 4-PORT TTL-TO LVDS REPEATERS
May 2003
logo
Texas Instruments
SN65LVDS104 TI-SN65LVDS104_08 Datasheet
650Kb / 27P
[Old version datasheet]   4-PORT LVDS AND 4-PORT TTL-TO-LVDS REPEATERS
SN65LVDS104 TI-SN65LVDS104_07 Datasheet
510Kb / 26P
[Old version datasheet]   4-PORT LVDS AND 4-PORT TTL-TO-LVDS REPEATERS
SN65LVDS104 TI-SN65LVDS104 Datasheet
414Kb / 24P
[Old version datasheet]   4-PORT LVDS AND 4-PORT TTL-TO-LVDS REPEATERS
SN65LVDS104 TI1-SN65LVDS104 Datasheet
440Kb / 33P
[Old version datasheet]   4-Port LVDS and 4-Port TTL-to-LVDS Repeaters
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9169 MAXIM-MAX9169 Datasheet
291Kb / 19P
   4-Port LVDS and LVTTL-to-LVDS Repeaters
19-2616; Rev 0; 10/02
logo
Texas Instruments
SN65LVDS109 TI-SN65LVDS109 Datasheet
266Kb / 19P
[Old version datasheet]   DUAL 4-PORT AND DUAL 8-PORT LVDS REPEATERS
SN65LVDS109 TI1-SN65LVDS109_13 Datasheet
670Kb / 26P
[Old version datasheet]   DUAL 4-PORT AND DUAL 8-PORT LVDS REPEATERS
logo
ON Semiconductor
FIN1104 ONSEMI-FIN1104 Datasheet
451Kb / 8P
   LVDS 4 Port High Speed Repeater
Revised January 2003
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com