công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5231IPAGT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5231IPAGT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 12-Bit, 40MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS5231IPAGT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS5231IPAGT Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 13Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 14Page - Burr-Brown (TI) ADS5231IPAGT Datasheet HTML 15Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
www.ti.com
PIN CONFIGURATION
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
AGND
AGND
AVDD
STPD/SDATA
GND
VDRV
OE /SCLK
A
MSBI/SEN
VDRV
OVR
A
D11_A(MSB)
D10_A
D9_A
D8_A
D7_A
D6_A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SEL
AGND
AVDD
GND
VDRV
OE
B
GND
VDRV
OVR
B
D0_B(LSB)
D1_B
D2_B
D3_B
D4_B
D5_B
D6_B
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
53
52
51
50
49
28
29
30
31
32
ADS5231
TopView
TQFP
ADS5231
SBAS295A – JULY 2004 – REVISED JANUARY 2007
PIN DESCRIPTIONS
NAME
PIN #
I/O
DESCRIPTION
AGND
2, 47–49, 55, 58, 59, 61, 64
Analog Ground
AVDD
3, 46, 57
Analog Supply
CLK
24
I
Clock Input
CM
52
Common-Mode Voltage Output
D0_A (LSB)
27
O
Data Bit 12 (D0), Channel A
D1_A
28
O
Data Bit 11 (D1), Channel A
D2_A
29
O
Data Bit 10 (D2), Channel A
D3_A
30
O
Data Bit 9 (D3), Channel A
D4_A
31
O
Data Bit 8 (D4), Channel A
D5_A
32
O
Data Bit 7 (D5), Channel A
D6_A
33
O
Data Bit 6 (D6), Channel A
D7_A
34
O
Data Bit 5 (D7), Channel A
D8_A
35
O
Data Bit 4 (D8), Channel A
D9_A
36
O
Data Bit 3 (D9), Channel A
D10_A
37
O
Data Bit 2 (D10), Channel A
D11_A (MSB)
38
O
Data Bit 1 (D11), Channel A
D0_B (LSB)
10
O
Data Bit 12 (D0), Channel B
11
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - ADS5231IPAGT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5232 TI-ADS5232 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI1-ADS5232 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232IPAG TI-ADS5232IPAG Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232IPAG TI1-ADS5232IPAG Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232IPAGG4 TI-ADS5232IPAGG4 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS5231IPAGT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC2932 TI1-DAC2932 Datasheet
829Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 40MSPS Digital-to-analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5220 BURR-BROWN-ADS5220 Datasheet
433Kb / 20P
   12-Bit, 40MSPS Sampling, 3.3V ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
DAC2932 BURR-BROWN-DAC2932 Datasheet
343Kb / 24P
   DUAL 12-BIT 40MSPS DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS5270 TI1-ADS5270_13 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI-ADS5232 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI1-ADS5232_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5203 TI-ADS5203 Datasheet
476Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5221 TI-ADS5221 Datasheet
367Kb / 19P
[Old version datasheet]   12-Bit, 65MSPS Sampling, 3.3V ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
DAC2902 TI-DAC2902_15 Datasheet
979Kb / 23P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 125MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC2902 TI1-DAC2902 Datasheet
766Kb / 22P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 125MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com