công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDE3247 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TDE3247
Giải thích chi tiết về linh kiện  Interface circuit (relay and lamp driver)
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDE3247 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button TDE3247 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics TDE3247 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Package mechanical data
TDE3247
10/15
Table 4.
SO-14 Mechanical data
Dim.
mm.
inch
Min.
Typ
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
8.55
8.75
0.336
0.344
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
7.62
0.300
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.68
0.026
S
8° (max.)
Figure 12. Package dimensions


Số phần tương tự - TDE3247

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TDE3207 ETC-TDE3207 Datasheet
276Kb / 1P
   LAMP AND RELAY DRIVERS
logo
STMicroelectronics
TDE3237 STMICROELECTRONICS-TDE3237 Datasheet
153Kb / 7P
   INTELLIGENT POWER SWITCH
TDE3237DP STMICROELECTRONICS-TDE3237DP Datasheet
153Kb / 7P
   INTELLIGENT POWER SWITCH
TDE3237FP STMICROELECTRONICS-TDE3237FP Datasheet
153Kb / 7P
   INTELLIGENT POWER SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TDE3247

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDE1767 STMICROELECTRONICS-TDE1767 Datasheet
127Kb / 10P
   INTERFACE CIRCUIT RELAY AND LAMP-DRIVER
TDE1747 STMICROELECTRONICS-TDE1747_06 Datasheet
624Kb / 17P
   Interface circuit - relay and lamp-driver
TDE1647 STMICROELECTRONICS-TDE1647 Datasheet
444Kb / 10P
   INTERFACE CIRCUIT - RELAY AND LAMP-DRIVER
September 1988
TDE1747 STMICROELECTRONICS-TDE1747 Datasheet
166Kb / 11P
   INTERFACE CIRCUIT - RELAY AND LAMP - DRIVER
TDE1737 STMICROELECTRONICS-TDE1737_06 Datasheet
356Kb / 13P
   Interface circuit - relay and lamp-driver
TDE1737 STMICROELECTRONICS-TDE1737 Datasheet
134Kb / 7P
   INTERFACE CIRCUIT - RELAY AND LAMP-DRIVER
TDE1767 STMICROELECTRONICS-TDE1767_07 Datasheet
190Kb / 16P
   Interface circuit (relay and Lamp-driver)
logo
ATMEL Corporation
U6809B ATMEL-U6809B Datasheet
257Kb / 16P
   FAIL-SAFE IC WITH RELAY DRIVER AND LAMP DRIVER
ATA6809 ATMEL-ATA6809 Datasheet
317Kb / 16P
   Fail-safe IC with Relay Driver and Lamp Driver
logo
Toshiba Semiconductor
RN2201 TOSHIBA-RN2201 Datasheet
260Kb / 6P
   Switching, Inverter Circuit, Interface Circuit And Driver Circuit Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com