công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC141803 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC141803
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC141803 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Motorola, Inc

Back Button MC141803 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC141803 Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
MC141803
3–321
MOTOROLA
Valid Data
tcycle
tEH
tAS
tAH
tDH
tDS
CS
R/W
D/C
D0-D7
CE
TABLE 2b. Parallel Timing Characteristics (Read Cycle) (TA=-30 to 85˚C, DVDD=2.4 to 3.5V, VSS=0V)
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
tcycle
Enable Cycle Time
600
-
-
ns
tEH
Enable Pulse Width
290
-
-
ns
tAS
Address Setup Time
5
-
-
ns
tDS
Data Setup Time
-
-
290
ns
tDH
Data Hold Time
10
-
-
ns
tAH
Address Hold Time
20
-
-
ns
Figure 4. Timing Characteristics (Read Cycle)


Số phần tương tự - MC141803

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC141800A MOTOROLA-MC141800A Datasheet
533Kb / 34P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
More results

Mô tả tương tự - MC141803

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SSD1809 ETC1-SSD1809 Datasheet
343Kb / 27P
   LCD SEGMENT / COMMON DRIVER WITH CONTROLLER CMOS
SSD1852 ETC-SSD1852 Datasheet
637Kb / 55P
   LCD Segment / Common Driver With Controller CMOS
SSD1812 ETC-SSD1812 Datasheet
434Kb / 28P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
SSD1854 ETC-SSD1854 Datasheet
771Kb / 48P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
SSD1820A ETC1-SSD1820A Datasheet
518Kb / 43P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
SSD1828 ETC-SSD1828 Datasheet
434Kb / 43P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
SSD1858 ETC1-SSD1858 Datasheet
371Kb / 50P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
SSD1850 ETC-SSD1850 Datasheet
793Kb / 56P
   CMOS LCD Segment / Common Driver with Controller
logo
Motorola, Inc
MC141539 MOTOROLA-MC141539 Datasheet
977Kb / 19P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
logo
List of Unclassifed Man...
SSD1818A ETC-SSD1818A Datasheet
642Kb / 47P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com