công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GM6251 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện GM6251
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA - LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

GM6251 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GM6251 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GM6251 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit Circuit
Condition
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T = 25°C unless otherwise noted)
A
Output Voltage
Maximum Output Current
(Note 2)
V
(E)
OUT
I
max
OUT
I
=40mA,
OUT
V
>VDrop+V
IN
OUT
1.764
2.450
2.646
2.744
2.940
3.136
3.234
3.430
3.528
3.920
4.312
4.410
4.900
1.800
2.500
2.700
2.800
3.000
3.200
3.300
3.500
3.600
4.000
4.400
4.500
5.000
1.836
2.550
2.754
2.856
3.060
3.264
3.366
3.570
3.672
4.080
4.488
4.590
5.100
V
1
250
mA
1
GM6251
5
GM6251-1.8V
GM6251-1.8V
GM6251-2.5V
GM6251-2.5V
GM6251-2.7V
GM6251-2.7V
GM6251-2.8V
GM6251-2.8V
GM6251-3.0V
GM6251-3.0V
GM6251-3.2V
GM6251-3.2V
GM6251-3.3V
GM6251-3.3V
GM6251-3.5V
GM6251-3.5V
GM6251-3.6V
GM6251-3.6V
GM6251-4.0V
GM6251-4.0V
GM6251-4.4V
GM6251-4.4V
GM6251-4.5V
GM6251-4.5V
GM6251-5.0V
GM6251-5.0V
V =3.0V, V
(E)
1.62V
IN
OUT
V =4.0V, V
(E)
2.3V
IN
OUT
V =4.0V, V
(E)
2.43V
IN
OUT
V =4.0V, V
(E)
2.52V
IN
OUT
V =4.0V, V
(E)
2.97V
IN
OUT
V =6.0V, V
(E)
4.5V
IN
OUT
V =6.0V, V
(E)
4.05V
IN
OUT
V =6.0V, V
(E)
3.96V
IN
OUT
V =5.0V, V
(E)
3.6V
IN
OUT
V =5.0V, V
(E)
3.24V
IN
OUT
V =5.0V, V
(E)
3.15V
IN
OUT
V =4.0V, V
(E)
2.7V
IN
OUT
V =4.0V, V
(E)
2.88V
IN
OUT


Số phần tương tự - GM6251

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gamma Microelectronics ...
GM6251 GAMMA-GM6251 Datasheet
345Kb / 13P
   250mA ULTRA-LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
GM6251 GAMMA-GM6251 Datasheet
146Kb / 12P
   300mA ULTRA LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
GM6251-1.8ST25R GAMMA-GM6251-1.8ST25R Datasheet
345Kb / 13P
   250mA ULTRA-LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
GM6251-1.8ST25R GAMMA-GM6251-1.8ST25R Datasheet
146Kb / 12P
   300mA ULTRA LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
GM6251-1.8ST89R GAMMA-GM6251-1.8ST89R Datasheet
345Kb / 13P
   250mA ULTRA-LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - GM6251

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GM6250 ETC2-GM6250 Datasheet
142Kb / 12P
   ULTRA - LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2950 TSC-TS2950 Datasheet
134Kb / 6P
   150mA Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS39151 TSC-TS39151 Datasheet
147Kb / 7P
   1.5A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Gamma Microelectronics ...
GM6251 GAMMA-GM6251 Datasheet
345Kb / 13P
   250mA ULTRA-LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39300 TSC-TS39300 Datasheet
296Kb / 6P
   3A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Gamma Microelectronics ...
GM6350 GAMMA-GM6350_09 Datasheet
88Kb / 9P
   450mA ULTRA LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
GM6250_1311 GAMMA-GM6250_1311 Datasheet
408Kb / 14P
   300mA ULTRA LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39500 TSC-TS39500 Datasheet
501Kb / 12P
   5A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Gamma Microelectronics ...
GM6251 GAMMA-GM6251_1 Datasheet
146Kb / 12P
   300mA ULTRA LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39100 TSC-TS39100 Datasheet
180Kb / 10P
   1.0A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com