công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-7883 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện MC-7883
Giải thích chi tiết về linh kiện  870 MHz CATV 22 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

MC-7883 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - California Eastern Labs

  MC-7883 Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs MC-7883 Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs MC-7883 Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs MC-7883 Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs MC-7883 Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs MC-7883 Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs MC-7883 Datasheet HTML 7Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MC-7883
PACKAGE DIMENSIONS
7-PIN SPECIAL WITH HEATSINK (UNIT: mm)
27.5 MAX.
38.1±0.25
45.08 MAX.
0.51±0.05
6-32UNC2B
123
789
5
19.05±0.38
2.54±0.38
0.51±0.05
4.25
+0.25
–0.35
±0.05
0.38.. A
2.5
6.3
2.54±0.25
25.4±0.25
A
φ
PIN CONNECTION
1
2378
IN
9
OUT
GND
VDD
5
Data Sheet PG10315EJ02V0DS
3


Số phần tương tự - MC-7883

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
MC-7883 CEL-MC-7883 Datasheet
82Kb / 2P
   NECs 870 MHz GaAs CATV POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
NEC
MC-7883 NEC-MC-7883 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7883 RENESAS-MC-7883 Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2002
MC-7883-AZ RENESAS-MC-7883-AZ Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2002
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
MC-7883 SECOS-MC-7883_15 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
More results

Mô tả tương tự - MC-7883

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7846_2015 JMNIC-MC-7846_2015 Datasheet
41Kb / 6P
   870 MHz CATV 22 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7846 CEL-MC-7846 Datasheet
298Kb / 7P
   870 MHz CATV 22 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7845_2015 JMNIC-MC-7845_2015 Datasheet
41Kb / 6P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7881 CEL-MC-7881 Datasheet
290Kb / 7P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7882 CEL-MC-7882 Datasheet
290Kb / 7P
   870 MHz CATV 20 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7884 CEL-MC-7884_06 Datasheet
290Kb / 7P
   870 MHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7847_2015 JMNIC-MC-7847_2015 Datasheet
41Kb / 6P
   870 MHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7881_2015 JMNIC-MC-7881_2015 Datasheet
39Kb / 6P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7882_2015 JMNIC-MC-7882_2015 Datasheet
39Kb / 6P
   870 MHz CATV 20 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7845 CEL-MC-7845_06 Datasheet
298Kb / 7P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com