công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13156FB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC13156FB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wideband FM IF System
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC13156FB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MC13156FB Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC13156FB Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
MC13156
7
MOTOROLA WIRELESS SEMICONDUCTOR
SOLUTIONS – RF AND IF DEVICE DATA
0.1
60
–5.0
1.0
40
0.1
20
f, FREQUENCY (MHz)
LO DRIVE (dBm)
VEE, SUPPLY VOLTAGE (–Vdc)
Figure 9. Mixer Gain versus IF Frequency
Figure 10. Mixer IF Output Level versus
Local Oscillator Input Level
Figure 11. RSSI Output Current versus
Supply Voltage and RF Input Signal Level
fIF, IF FREQUENCY (MHz)
Figure 12. IF Amplifier Gain versus IF Frequency
15
10
5.0
0
–5.0
1.0
10
100
–10
–15
–20
–25
–30
–35
VEE = –3.0 Vdc
TA = 25°C
–50
–40
–30
–20
–10
0
10
35
30
25
20
15
10
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
50
40
30
20
10
0
1.0
10
100
–40
–45
fRF = 140 MHz; fLO = 150 MHz
RF Input Level = –27 dBm
(10 mVrms)
Rin = 50 Ω; RO = 330 Ω
–20 dBm
–40 dBm
–60 dBm
–100 dBm
5.0
0
Vin = 100 µV
Rin = 50 Ω
RO = 330 Ω
BW(3.0 dB) = 26.8 MHz
TA = 25°C
–80 dBm
1.0
400
Figure 13. Recovered Audio Output Voltage
versus Supply Voltage
VEE, SUPPLY VOLTAGE (–Vdc)
fmod = 1.0 kHz
fdev = ±75 kHz
fRF = 140 MHz
RF Input Level = 1.0 mVrms
TA = 25°C
300
200
100
0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Vin =
VEE = –3.0 Vdc
Vin = 1.0 mVrms (–47 dBm)
RO = 330 Ω
Rin = 50 Ω
BW(3.0 dB) = 21.7 MHz
fIF = fLO – fRF
fLO = 150 MHz
VLO = 100 mVrms
TA = 25°C


Số phần tương tự - MC13156FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC13156FB LANSDALE-MC13156FB Datasheet
3Mb / 21P
   Wideband FM IF System
MC13156FB LANSDALE-MC13156FB Datasheet
2Mb / 21P
    Wideband FM IF System
More results

Mô tả tương tự - MC13156FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML13156 LANSDALE-ML13156 Datasheet
3Mb / 21P
   Wideband FM IF System
ML13156 LANSDALE-ML13156_08 Datasheet
2Mb / 21P
    Wideband FM IF System
ML13155 LANSDALE-ML13155 Datasheet
1,018Kb / 16P
   Wideband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC13155 MOTOROLA-MC13155 Datasheet
310Kb / 16P
   Wideband FM IF
logo
NXP Semiconductors
MC13155 NXP-MC13155 Datasheet
364Kb / 16P
   Wideband FM IF
Rev 1
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML13155 LANSDALE-ML13155_08 Datasheet
355Kb / 16P
   Wideband FM IF
logo
AUK corp
SL1018 AUK-SL1018_1 Datasheet
220Kb / 9P
   FM IF SYSTEM
logo
Toshiba Semiconductor
TA7761P TOSHIBA-TA7761P Datasheet
1,011Kb / 14P
   FM IF SYSTEM
logo
Rohm
BA4234 ROHM-BA4234 Datasheet
514Kb / 6P
   FM IF SYSTEM
logo
AUK corp
SL1018 AUK-SL1018 Datasheet
293Kb / 9P
   FM IF SYSTEM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com