công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA-4743-TR2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện ADA-4743-TR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bipolar Darlington Amplifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

ADA-4743-TR2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4743-TR2 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
Notes:
1. S-parameters are measured on a microstrip line made on 0.025 inch thick alumina carrier. The input reference plane is at the end of the input lead. The
output reference plane is at the end of the output lead.
ADA-4743 Typical Scattering Parameters, TA = 25°C, Id = 60 mA
Freq.
S11
S21
S12
S22
K
GHz
Mag.
Ang.
dB
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
0.1
0.102
0.5
16.7
6.836
176.1
0.099
-0.8
0.183
-5.6
1.1
0.5
0.131
14.2
16.56
6.73
160.7
0.097
-3.8
0.182
-17
1.1
0.9
0.199
16.3
16.24
6.489
145.8
0.094
-6
0.207
-25.9
1.1
1.0
0.204
13.3
16.15
6.418
142.3
0.093
-6.3
0.212
-29
1.1
1.5
0.257
-3.2
15.68
6.08
125.5
0.089
-6.8
0.225
-46.4
1.1
1.9
0.275
-12.9
15.33
5.84
112.7
0.088
-6.6
0.226
-60.3
1.2
2.0
0.28
-15.8
15.25
5.786
109.6
0.087
-6.5
0.225
-63.7
1.2
2.5
0.287
-27.7
14.85
5.529
94.2
0.087
-5.5
0.216
-81.7
1.2
3.0
0.279
-39.9
14.48
5.296
79
0.089
-4.3
0.205
-102.4
1.2
3.5
0.261
-53.6
14.09
5.066
63.9
0.092
-3.3
0.2
-126
1.2
4.0
0.238
-70.2
13.71
4.846
49
0.097
-2.8
0.212
-149.7
1.2
4.5
0.217
-91.2
13.31
4.631
34.1
0.105
-3
0.243
-170.9
1.1
5.0
0.201
-115.4
12.8
4.363
19.1
0.114
-4.6
0.275
171.8
1.1
5.5
0.205
-141
12.3
4.121
4.6
0.125
-6.9
0.308
157.8
1.0
6.0
0.216
-164.8
11.72
3.853
-9.9
0.138
-10.7
0.338
144.6
1.0
6.5
0.223
171.4
11.17
3.617
-24.2
0.152
-15.5
0.365
129.7
0.9
7.0
0.238
146.1
10.55
3.369
-38.6
0.167
-21.9
0.394
113
0.9
7.5
0.264
120.4
9.83
3.102
-52.9
0.18
-29.3
0.429
95.7
0.9
8.0
0.309
96.1
8.99
2.816
-66.9
0.189
-37.1
0.464
78.7
0.9
8.5
0.347
78.1
7.97
2.502
-79.4
0.195
-44.4
0.503
65
0.9
9.0
0.405
63.3
7.07
2.258
-91.1
0.202
-50.7
0.543
53.9
0.9
9.5
0.449
49.6
5.99
1.992
-103.1
0.21
-57.8
0.585
43.9
0.9
10.0
0.499
39.5
5.06
1.79
-113.6
0.216
-65.1
0.622
35.4
0.9


Số phần tương tự - ADA-4743-TR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4743 AVAGO-ADA-4743 Datasheet
103Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - ADA-4743-TR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4543 HP-ADA-4543 Datasheet
111Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
ADA-4789 BOARDCOM-ADA-4789 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4643 HP-ADA-4643 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789_15 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789 Datasheet
385Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier Small Signal Gain Amplifier
ADA-4543 AVAGO-ADA-4543 Datasheet
108Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4643 AVAGO-ADA-4643 Datasheet
107Kb / 12P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4743 AVAGO-ADA-4743 Datasheet
103Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MPSU95 NJSEMI-MPSU95 Datasheet
82Kb / 2P
   PNP SILICON DARLINGTON AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MMBTA13LT1 ONSEMI-MMBTA13LT1 Datasheet
235Kb / 8P
   Darlington Amplifier Transistors(NPN Silicon)
March, 2001 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com