công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1424K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BU1424K
Giải thích chi tiết về linh kiện  NTSC / PAL digital RGB encoder
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU1424K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BU1424K Datasheet HTML 1Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 2Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 3Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 4Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 5Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 6Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 7Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 8Page - Rohm BU1424K Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
4
Multimedia ICs
BU1424K
Absolute maximum ratings (Ta = 25°C)
DAC block
Recommended operating conditions (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Applied voltage
Input voltage
Storage temperature
Power dissipation
VDD, AVDD
VIN
Tstg
Pd
– 0.5 ~ + 7.0
– 0.5 ~ VDD + 0.5
– 55 ~ + 150
V
V
°C
mW
1 Reduced by 11mW for each increase in Ta of 1°C over 25°C.
When mounted on a 120mm
× 140mm × 1.0mm glass epoxy board.
Operation is not guaranteed at this value.
Not designed for radiation resistance.
13501
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Power supply voltage
Input high level voltage
Input low level voltage
Analog input voltage
Operating temperature
VDD = AVDD
VIH
VIL
VAIN
Topr
+ 4.75 ~ + 5.25
+ 2.1 ~ VDD
0 ~ + 0.8
0 ~ AVDD
– 25 ~ + 60
V
V
V
V
°C
Should be used at VDD = AVDD.
Electrical characteristics (unless otherwise noted, Ta = 25°C, VDD = AVDD = 5.0V, GND = AVSS = VGND = CGND =
YGND)
Digital block
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Burst frequency 1
Burst frequency 2
Burst cycle
Operating circuit current 1
Operating circuit current 2
Output high level voltage
Output low level voltage
Input high level voltage
Input low level voltage
Input high level current
Input low level current
fBST1
fBST2
CBST
Idd1
Idd2
VOH
VOL
VIH
VIL
IIH
IIL
4.0
2.1
3.57954
4.43361
9
80
40
4.5
0.5
0.0
0.0
1.0
0.8
10.0
10.0
MHz
MHz
CYC
mA
mA
V
V
V
V
µA
µA
27MHz color bar
27MHz color bar PD mode
IOH = – 2.0mA
IOH = 2.0mA
– 10
– 10
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
DAC resolution
Linearity error
Y white level current
Y black level current
Y zero level current
V white level current
V black level current
V zero level current
RES
EL
IYW
IYB
IYZ
IYW
IYB
IYZ
9
25.14
7.24
0.0
25.14
7.24
0.0
10.0
10.0
BITS
LSB
mA
mA
µA
mA
mA
µA
IR = 1.2k
– 10
– 10
± 3.0
± 0.5


Số phần tương tự - BU1424K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1425AK ROHM-BU1425AK Datasheet
307Kb / 32P
   NTSC / PAL digital RGB encoder
BU1425AKV ROHM-BU1425AKV Datasheet
307Kb / 32P
   NTSC / PAL digital RGB encoder
More results

Mô tả tương tự - BU1424K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1425AK ROHM-BU1425AK Datasheet
307Kb / 32P
   NTSC / PAL digital RGB encoder
logo
Analog Devices
AD722 AD-AD722 Datasheet
363Kb / 12P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. 0
logo
Samsung semiconductor
KA2198BD SAMSUNG-KA2198BD Datasheet
103Kb / 6P
   RGB ENCODER FOR PAL/NTSC
logo
Analog Devices
AD724 AD-AD724_15 Datasheet
209Kb / 15P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. B
AD724 AD-AD724 Datasheet
205Kb / 15P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. B
AD724JRZ AD-AD724JRZ Datasheet
198Kb / 15P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. B
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M65677FP MITSUBISHI-M65677FP Datasheet
38Kb / 6P
   DIGITAL NTSC/PAL ENCODER
M65675FP MITSUBISHI-M65675FP Datasheet
83Kb / 17P
   DIGITAL NTSC/PAL ENCODER
logo
Renesas Technology Corp
M65677FP RENESAS-M65677FP Datasheet
134Kb / 9P
   Digital NTSC/PAL Encoder
logo
STMicroelectronics
STV0116 STMICROELECTRONICS-STV0116 Datasheet
1Mb / 21P
   PAL/NTSC DIGITAL ENCODER
October 1996
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com