công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E101FN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E101FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ECL Quad 4짯Input OR/NOR Gate
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E101FN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10E101FN Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E101FN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E101FN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E101FN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10E101FN Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10E101FN Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10E101FN Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10E101FN Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2003
November, 2003 − Rev. 5
1
Publication Order Number:
MC10E101/D
MC10E101, MC100E101
5VECL Quad 4-Input
OR/NOR Gate
The MC10E/100E101 is a quad 4-input OR/NOR gate.
The 100 Series contains temperature compensation.
500 ps Max. Propagation Delay
PECL Mode Operating Range: V
CC = 4.2 V to 5.7 V
with VEE = 0 V
NECL Mode Operating Range: V
CC = 0 V
with VEE = −4.2 V to −5.7 V
Internal Input 50 KW Pulldown Resistors
ESD Protection: Human Body Model; > 2 KV,
Machine Model; > 200 V
Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
Moisture Sensitivity Level 1
For Additional Information, see Application Note AND8003/D
Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in,
Oxygen Index: 28 to 34
Transistor Count = 115 devices
Device
Package
Shipping
ORDERING INFORMATION
MC10E101FN
PLCC−28
37 Units/Rail
MC10E101FNR2
PLCC−28
500 Units/Reel
MC100E101FN
PLCC−28
37 Units/Rail
MARKING
DIAGRAMS
A
= Assembly Location
WL = Wafer Lot
YY = Year
WW = Work Week
PLCC−28
FN SUFFIX
CASE 776
MC100E101FNR2
PLCC−28
500 Units/Reel
MC10E101FN
AWLYYWW
MC100E101FN
AWLYYWW
http://onsemi.com
128
128
†For information on tape and reel specifications,
including part orientation and tape sizes, please
refer to our Tape and Reel Packaging Specifications
Brochure, BRD8011/D.


Số phần tương tự - MC10E101FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E101FN ONSEMI-MC10E101FN Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E101FNG ONSEMI-MC10E101FNG Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E101FNR2 ONSEMI-MC10E101FNR2 Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E101FNR2G ONSEMI-MC10E101FNR2G Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E101FNR2G ONSEMI-MC10E101FNR2G Datasheet
153Kb / 7P
   5V ECL Quad 4?륤nput OR/NOR Gate
July, 2016 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC10E101FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E101 ONSEMI-MC10E101_06 Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC10EP101 ONSEMI-MC10EP101_06 Datasheet
154Kb / 9P
   3.3V / 5V ECL Quad 4?묲nput OR/NOR
November, 2006 ??Rev. 11
MC10EL01 ONSEMI-MC10EL01_06 Datasheet
144Kb / 9P
   5V ECL 4-Input OR/NOR
December, 2006 ??Rev. 5
MC10E101 ONSEMI-MC10E101_16 Datasheet
153Kb / 7P
   5V ECL Quad 4?륤nput OR/NOR Gate
July, 2016 ??Rev. 9
MC10101 ONSEMI-MC10101 Datasheet
100Kb / 5P
   Quad OR/NOR Gate
1996 REV 5
MC10H101 ONSEMI-MC10H101 Datasheet
93Kb / 3P
   Quad OR/NOR Gate
REV 5
MC10H101 ONSEMI-MC10H101_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Quad OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10101 ONSEMI-MC10101_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Quad OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H101 ONSEMI-MC10H101_16 Datasheet
135Kb / 5P
   Quad OR/NOR Gate
August, 2016 ??Rev. 8
MC10EP01 ONSEMI-MC10EP01 Datasheet
83Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4-Input OR/NOR
June, 2004 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com