công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HC237RM13TR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HC237RM13TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 TO 8 LINE DECODER LATCH
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC237RM13TR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M74HC237RM13TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HC237RM13TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
M74HC237
4/11
DC SPECIFICATIONS
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
VIH
High Level Input
Voltage
2.0
1.5
1.5
1.5
V
4.5
3.15
3.15
3.15
6.0
4.2
4.2
4.2
VIL
Low Level Input
Voltage
2.0
0.5
0.5
0.5
V
4.5
1.35
1.35
1.35
6.0
1.8
1.8
1.8
VOH
High Level Output
Voltage
2.0
IO=-20 µA
1.9
2.0
1.9
1.9
V
4.5
IO=-20 µA
4.4
4.5
4.4
4.4
6.0
IO=-20 µA
5.9
6.0
5.9
5.9
4.5
IO=-4.0 mA
4.18
4.31
4.13
4.10
6.0
IO=-5.2 mA
5.68
5.8
5.63
5.60
VOL
Low Level Output
Voltage
2.0
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
V
4.5
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
6.0
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
4.5
IO=4.0 mA
0.17
0.26
0.33
0.40
6.0
IO=5.2 mA
0.18
0.26
0.33
0.40
II
Input Leakage
Current
6.0
VI = VCC or GND
± 0.1
± 1
± 1
µA
ICC
Quiescent Supply
Current
6.0
VI = VCC or GND
440
80
µA


Số phần tương tự - M74HC237RM13TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HC237 STMICROELECTRONICS-M74HC237 Datasheet
256Kb / 11P
   3 TO 8 LINE DECODER LATCH
M74HC237B1R STMICROELECTRONICS-M74HC237B1R Datasheet
256Kb / 11P
   3 TO 8 LINE DECODER LATCH
M74HC237C1R STMICROELECTRONICS-M74HC237C1R Datasheet
256Kb / 11P
   3 TO 8 LINE DECODER LATCH
M74HC237M1R STMICROELECTRONICS-M74HC237M1R Datasheet
256Kb / 11P
   3 TO 8 LINE DECODER LATCH
More results

Mô tả tương tự - M74HC237RM13TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M54HC131 STMICROELECTRONICS-M54HC131 Datasheet
262Kb / 12P
   3 TO 8 LINE DECODER/LATCH
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC237AP TOSHIBA-TC74HC237AP Datasheet
299Kb / 7P
   3- TO - 8 LINE DECODER/LATCH
TC74HC237AP TOSHIBA-TC74HC237AP_07 Datasheet
384Kb / 9P
   3-to-8 Line Decoder/Latch
logo
STMicroelectronics
M54HC237 STMICROELECTRONICS-M54HC237 Datasheet
256Kb / 11P
   3 TO 8 LINE DECODER LATCH
M54HCT137 STMICROELECTRONICS-M54HCT137 Datasheet
260Kb / 12P
   3 TO 8 LINE DECODER/LATCH INVERTING
M54HC137 STMICROELECTRONICS-M54HC137 Datasheet
256Kb / 11P
   3 TO 8 LINE DECODER/LATCH INVERTING
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC259 FAIRCHILD-MM74HC259 Datasheet
76Kb / 7P
   8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder
logo
STMicroelectronics
M54HC237 STMICROELECTRONICS-M54HC237_04 Datasheet
196Kb / 10P
   RAD-HARD 3 TO 8 LINE DECODER LATCH
M54HC137 STMICROELECTRONICS-M54HC137_04 Datasheet
224Kb / 10P
   RAD-HARD 3 TO 8 LINE DECODER/LATCH (INVERTING)
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC237 RENESAS-HD74HC237 Datasheet
72Kb / 10P
   3-to-8-line Decoder/Demultiplexer with Address Latch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com