công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2520AW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BU2520AW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Diffused Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BU2520AW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BU2520AW Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BU2520AW Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BU2520AW Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BU2520AW Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BU2520AW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BU2520AW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BU2520AW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Silicon Diffused Power Transistor
BU2520AW
Fig.13. Typical collector storage and fall time.
ts = f (I
B); tf = f (IB); parameter IC; Tj = 85˚C; f = 16 kHz
Fig.14. Typical collector storage and fall time.
ts = f (I
B); tf = f (IB); parameter IC; Tj = 85˚C; f = 32 kHz
Fig.15. Normalised power dissipation.
PD% = 100
⋅P
D/PD 25˚C = f (Tmb)
Fig.16. Transient thermal impedance.
Z
th j-mb = f(t); parameter D = tp/T
Fig.17. Forward bias safe operating area. T
mb = 25 ˚C
I
CDC & ICM = f(VCE); ICM single pulse; parameter tp
Second-breakdown limits independant of temperature.
0.1
1
10
IB / A
ts, tf / us
BU2520A
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16 kHz
ts
tf
IC =
6 A
5 A
1E-06
1E-04
1E-02
1E+00
t / s
Zth / (K/W)
10
1
0.1
0.01
0.001
D =
tp
tp
T
T
P
t
D
D = 0
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
BU2520A
IC / A
100
10
1
0.1
0.01
1
10
100
1000
VCE / V
ICM
ICDC
Ptot
100 us
1 ms
10 ms
DC
30 us
tp =
= 0.01
0.1
1
10
IB / A
ts, tf / us
BU2520A
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
32 kHz
ts
tf
IC =
6 A
5 A
0
20
40
60
80
100
120
140
Tmb / C
PD%
Normalised Power Derating
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
September 1997
5
Rev 1.100


Số phần tương tự - BU2520AW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BU2520AW ISC-BU2520AW Datasheet
246Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - BU2520AW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wing Shing Computer Com...
2SD1577 WINGS-2SD1577 Datasheet
138Kb / 1P
   Silicon Diffused Power Transistor
logo
NXP Semiconductors
BU2508DF PHILIPS-BU2508DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
July 1998-Rev 1.600
logo
Wing Shing Computer Com...
S2005A WINGS-S2005A Datasheet
95Kb / 1P
   SILICON DIFFUSED POWER TRANSISTOR
logo
NXP Semiconductors
BU2522DX PHILIPS-BU2522DX Datasheet
80Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2523DX PHILIPS-BU2523DX Datasheet
69Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2525AW PHILIPS-BU2525AW Datasheet
74Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.100
BU2525DF PHILIPS-BU2525DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527AF PHILIPS-BU2527AF Datasheet
70Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DF PHILIPS-BU2527DF Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DX PHILIPS-BU2527DX Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2530AL PHILIPS-BU2530AL Datasheet
65Kb / 6P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com