công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2520AF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BU2520AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Diffused Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BU2520AF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BU2520AF Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BU2520AF Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BU2520AF Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BU2520AF Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BU2520AF Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BU2520AF Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BU2520AF Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BU2520AF Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Silicon Diffused Power Transistor
BU2520AF
Fig.17. Forward bias safe operating area. T
hs = 25 ˚C
I
CDC & ICM = f(VCE); ICM single pulse; parameter tp
Second-breakdown limits independant of temperature.
Mounted with heatsink compound.
BU2520AF
IC / A
100
10
1
0.1
0.01
1
10
100
1000
VCE / V
100 us
1 ms
10 ms
DC
30 us
tp =
Ptot
ICM
ICDC
= 0.01
September 1997
6
Rev 1.500


Số phần tương tự - BU2520AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Savantic, Inc.
BU2520AF SAVANTIC-BU2520AF Datasheet
117Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
BU2520AF ISC-BU2520AF Datasheet
134Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
BU2520AF SAVANTIC-BU2520AF Datasheet
119Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
List of Unclassifed Man...
BU2520AF ETC2-BU2520AF Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - BU2520AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wing Shing Computer Com...
2SD1577 WINGS-2SD1577 Datasheet
138Kb / 1P
   Silicon Diffused Power Transistor
logo
NXP Semiconductors
BU2508DF PHILIPS-BU2508DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
July 1998-Rev 1.600
logo
Wing Shing Computer Com...
S2005A WINGS-S2005A Datasheet
95Kb / 1P
   SILICON DIFFUSED POWER TRANSISTOR
logo
NXP Semiconductors
BU2522DX PHILIPS-BU2522DX Datasheet
80Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2523DX PHILIPS-BU2523DX Datasheet
69Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2525AW PHILIPS-BU2525AW Datasheet
74Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.100
BU2525DF PHILIPS-BU2525DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527AF PHILIPS-BU2527AF Datasheet
70Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DF PHILIPS-BU2527DF Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DX PHILIPS-BU2527DX Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2530AL PHILIPS-BU2530AL Datasheet
65Kb / 6P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com