công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CX1084-1.5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CX1084-1.5
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A Low dropout voltage regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CX1084-1.5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CX1084-1.5 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CX1084-1.5 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
SPECIFICATION
CX1084
Page 3 of 3
Parameter
Device
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Line Regulation
CX1084/-1.5/-2.5/-2.85/
-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
ILOAD = 10 mA
,
1.5V
≤(VIN – Vout ) ≤12V
0.3
0.6
6
10
mV
mV
Load Regulation
(Notes 2, 3)
CX1084-ADJ
(VIN – Vout ) =3V, 10mA≤IOUT ≤5A
0.1
0.2
0.3
0.4
%
%
CX1084-1.5
VIN = 5V,
0
≤IOUT ≤5A
3
6
12
20
mV
mV
CX1084-2.5
VIN = 5V,
0
≤IOUT ≤5A
3
6
12
20
mV
mV
CX1084-2.85
VIN = 5V,
0
≤IOUT ≤5A
3
6
12
20
mV
mV
CX1084-3.0
VIN = 5V,
0
≤IOUT ≤5A
3
6
12
20
mV
mV
CX1084-3.3
VIN = 5V,
0
≤IOUT ≤5A
3
7
15
25
mV
mV
CX1084-3.5
VIN = 5.25V,
0
≤IOUT ≤5A
3
6
15
25
mV
mV
CX1084-5.0
VIN = 8V,
0
≤IOUT ≤5A
5
10
20
35
mV
mV`
Dropout Voltage
(VIN
- VOUT)
CX1084/-1.5/-2.5/-2.85/
-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
∆VOUT ,
∆V
 
REF
= 1%, IOUT = 5 A
(Note 4)
1.3
1.5
V
Current Limit
CX1084/-1.5/-2.5/-2.85/
-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
(VIN - VOUT) = 5V
5.00
6.00
7.00
A
Minimum Load
Current
CX1084
(VIN - VOUT) = 12V (Note 5)
5
10
mA
Quiescent Current
CX1084/-1.5/-2.5/-2.85/
-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
VIN
12V
5
10
mA
Ripple Rejection
CX1084
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
=
5A,(VIN-VOUT ) = 3V, CADJ =25μF
60
75
dB
CX1084-1.5
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
= 5A,
VIN = 4.5V
60
72
dB
CX1084-2.5
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
= 5A,
VIN = 5.5V
60
72
dB
CX1084-2.85
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
= 5A,
VIN = 6V
60
72
dB
CX1084-3.0
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
= 5A
VIN = 6V
60
72
dB
CX1084-3.3
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
= 5A
VIN = 6.3V
60
72
dB
CX1084-3.5
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
= 5A
VIN = 6.5V
60
72
dB
CX1084-5.0
f =120Hz , COUT = 25 F Tantalum, I
 
OUT
= 5A,
VIN = 8V
60
68
dB


Số phần tương tự - CX1084-1.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CX1085 ETC2-CX1085 Datasheet
108Kb / 2P
   3A Low dropout voltage regulator
CX1085-1.5 ETC2-CX1085-1.5 Datasheet
108Kb / 2P
   3A Low dropout voltage regulator
CX1085-1.8 ETC2-CX1085-1.8 Datasheet
108Kb / 2P
   3A Low dropout voltage regulator
CX1085-2.5 ETC2-CX1085-2.5 Datasheet
108Kb / 2P
   3A Low dropout voltage regulator
CX1085-2.85 ETC2-CX1085-2.85 Datasheet
108Kb / 2P
   3A Low dropout voltage regulator
More results

Mô tả tương tự - CX1084-1.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
SPX29501 EXAR-SPX29501 Datasheet
724Kb / 9P
   5A Low Dropout Voltage Regulator
SPX1585 EXAR-SPX1585 Datasheet
344Kb / 7P
   5A Low Dropout Voltage Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS1084 ADMOS-AMS1084_05 Datasheet
192Kb / 9P
   5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS1084 ADMOS-AMS1084 Datasheet
76Kb / 8P
   5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
CM1581 ETC1-CM1581 Datasheet
261Kb / 11P
   5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM39500 HTC-LM39500 Datasheet
196Kb / 6P
   5A Low-Voltage Low-Dropout Regulator
LM39500 HTC-LM39500_08 Datasheet
226Kb / 6P
   5A Low-Voltage Low-Dropout Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME1084 AME-AME1084 Datasheet
108Kb / 16P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1084 TSC-TS1084_07 Datasheet
427Kb / 8P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1084-XXXF3 CYSTEKEC-PL1084-XXXF3 Datasheet
165Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com