công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM39300-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. |
|
LM39300-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. |
2 / 8 page 3A Low-Voltage Low-Dropout Regulator LM39300/39301/39302 Typical Application Circuit HTC 2 Absolute Maximum Ratings (Note 1) Supply Voltage (VIN) : –20V to +20V Enable Voltage (VEN) : +20V Storage Temperature (TS) : –65°C to +150°C Lead Temperature (soldering, 5 sec) : 260°C ESD, Note 3 Operating Ratings (Note 2) Supply Voltage (VIN) : +2.25V to +16V Enable Voltage (VEN) : +16V Maximum Power Dissipation (PD(max)) Note 4 Junction Temperature (TJ) : –40°C to +125°C Package Thermal Resistance TO-263(θJC) : 2°C/W TO-220(θJC) : 2°C/W LM39300 LM39301 LM39302 |
Số phần tương tự - LM39300-5.0 |
|
Mô tả tương tự - LM39300-5.0 |