công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM39501R-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

tên linh kiện LM39501R-5.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A Low-Voltage Low-Dropout Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTC [HTC Korea TAEJIN Technology Co.]
Trang chủ  http://www.htckorea.co.kr
Logo HTC - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

LM39501R-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

  LM39501R-5.0 Datasheet HTML 1Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM39501R-5.0 Datasheet HTML 2Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM39501R-5.0 Datasheet HTML 3Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM39501R-5.0 Datasheet HTML 4Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM39501R-5.0 Datasheet HTML 5Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM39501R-5.0 Datasheet HTML 6Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
5A Low-Voltage Low-Dropout Regulator
LM39500/39501/39502
Typical Application Circuit
HTC
2
Absolute Maximum Ratings (Note 1)
Supply Voltage (VIN) : –20V to +20V
Enable Voltage (VEN) : +20V
Storage Temperature (TS) : –65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 5 sec) : 260°C
ESD, Note 3
Operating Ratings (Note 2)
Supply Voltage (VIN) : +2.25V to +16V
Enable Voltage (VEN) : +16V
Maximum Power Dissipation (PD(max)) Note 4
Junction Temperature (TJ) : –40°C to +125°C
Package Thermal Resistance
TO-263(θJC) : 2°C/W
TO-220(θJC) : 2°C/W
LM39500
LM39501
LM39502


Số phần tương tự - LM39501R-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM39501R HTC-LM39501R Datasheet
226Kb / 6P
   5A Low-Voltage Low-Dropout Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM39501R-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM39500 HTC-LM39500_08 Datasheet
226Kb / 6P
   5A Low-Voltage Low-Dropout Regulator
logo
Exar Corporation
SPX29501 EXAR-SPX29501 Datasheet
724Kb / 9P
   5A Low Dropout Voltage Regulator
SPX1585 EXAR-SPX1585 Datasheet
344Kb / 7P
   5A Low Dropout Voltage Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS1084 ADMOS-AMS1084_05 Datasheet
192Kb / 9P
   5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS1084 ADMOS-AMS1084 Datasheet
76Kb / 8P
   5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
CM1581 ETC1-CM1581 Datasheet
261Kb / 11P
   5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
CX1084 ETC2-CX1084 Datasheet
149Kb / 9P
   5A Low dropout voltage regulator
logo
Analog Microelectronics
AME1084 AME-AME1084 Datasheet
108Kb / 16P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1084 TSC-TS1084_07 Datasheet
427Kb / 8P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1084-XXXF3 CYSTEKEC-PL1084-XXXF3 Datasheet
165Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com