công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2506 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BU2506
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Diffused Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BU2506 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BU2506 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BU2506 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BU2506 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BU2506 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BU2506 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BU2506 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BU2506 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Silicon Diffused Power Transistor
BU2506DX
Fig.12. Forward bias safe operating area. T
hs = 25˚C
I
Region of permissible DC operation.
II
Extension for repetitive pulse operation.
NB:
Mounted with heatsink compound and
30
± 5 newton force on the centre of
the envelope.
Fig.13. Forward bias safe operating area. T
hs = 25˚C
I
Region of permissible DC operation.
II
Extension for repetitive pulse operation.
NB:
Mounted without heatsink compound and
30
± 5 newton force on the centre of
the envelope.
1
100
100
10
1
0.1
0.01
10
1000
I
tp =
10 us
100 us
1 ms
10 ms
DC
IC / A
VCE / V
ICM max
IC max
Ptot max
= 0.01
II
1
100
100
10
1
0.1
0.01
10
1000
I
tp =
10 us
100 us
1 ms
10 ms
DC
IC / A
VCE / V
ICM max
IC max
II
= 0.01
Ptot max
September 1997
5
Rev 2.400


Số phần tương tự - BU2506

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BU2506 PHILIPS-BU2506 Datasheet
66Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.400
logo
Vishay Siliconix
BU2506 VISHAY-BU2506 Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
BU2506 VISHAY-BU2506 Datasheet
107Kb / 6P
   Enhanced isoCink™ Bridge Rectifiers
Revision: 23-Apr-13
BU2506 VISHAY-BU2506 Datasheet
154Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
BU2506-E3 VISHAY-BU2506-E3 Datasheet
115Kb / 6P
   Thin single in-line package
Revision: 16-Aug-13
More results

Mô tả tương tự - BU2506

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wing Shing Computer Com...
2SD1577 WINGS-2SD1577 Datasheet
138Kb / 1P
   Silicon Diffused Power Transistor
logo
NXP Semiconductors
BU2508DF PHILIPS-BU2508DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
July 1998-Rev 1.600
logo
Wing Shing Computer Com...
S2005A WINGS-S2005A Datasheet
95Kb / 1P
   SILICON DIFFUSED POWER TRANSISTOR
logo
NXP Semiconductors
BU2522DX PHILIPS-BU2522DX Datasheet
80Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2523DX PHILIPS-BU2523DX Datasheet
69Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2525AW PHILIPS-BU2525AW Datasheet
74Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.100
BU2525DF PHILIPS-BU2525DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527AF PHILIPS-BU2527AF Datasheet
70Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DF PHILIPS-BU2527DF Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DX PHILIPS-BU2527DX Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2530AL PHILIPS-BU2530AL Datasheet
65Kb / 6P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com