công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12181D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC12181D
Giải thích chi tiết về linh kiện  125 - 1000 MHZ FREQUENCY SYNTHESIZER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12181D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC12181D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC12181D Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
MC12181
3
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
Figure 2. Typical Applications Example
16
1
OSCin
A
15
2
OSCout
B
14
3
VP
C
13
4
VCC
D
12
5
Do
Pout
11
6
GND
Reset
10
7
Fin
Rout
9
8
Fin
GND
R1
C2
C1
0.1
µF
100 pF
VP
0.1
µF
100 pF
VCC
1000 pF
Passive
Filter
VCO
1000 pF
NC
NC
CMOS Logic
Levels or VCC
and/or GND
R1 is 50 k
Ω (Nominal)
C1/C2 depend on crystal selected
Figure 3. Typical Passive Loop Filter Topology
Do
RO
CO
CA
CX
RX
VCO Input
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Supply Range
VCC
2.7
5.5
VDC
Maximum Supply Range
VCCmax
–6.0
VDC
Maximum Charge Pump Voltage
VPmax
VCC to +6.0
VDC
Temperature Ambient
TA
–40
85
°C
Storage Temperature
TSTG
–65
150
°C
Maximum Input Signal (Any Pin)
Vinmax
VCC+0.5 V
VDC


Số phần tương tự - MC12181D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RCD COMPONENTS INC.
MC1210 RCD-MC1210 Datasheet
69Kb / 1P
   THICK FILM CHIP RESISTORS AND JUMPERS
logo
Motorola, Inc
MC12100 MOTOROLA-MC12100 Datasheet
122Kb / 7P
   200 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
MC12100P MOTOROLA-MC12100P Datasheet
122Kb / 7P
   200 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
MC12101 MOTOROLA-MC12101 Datasheet
150Kb / 7P
   130 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
List of Unclassifed Man...
MC1210N ETC-MC1210N Datasheet
124Kb / 2P
   LSI CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC12181D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD809 AD-AD809 Datasheet
282Kb / 8P
   155.52 MHz Frequency Synthesizer
REV. A
logo
Micrel Semiconductor
SM802120 MICREL-SM802120 Datasheet
330Kb / 12P
   ClockWorksTM 125MHz LVDS / 125 MHz HCSL Ultra-Low Jitter Frequency Synthesizer
logo
Analog Devices
AD9850BRSZ AD-AD9850BRSZ Datasheet
316Kb / 20P
   CMOS, 125 MHz Complete DDS Synthesizer
REV. H
AD9850BRS-REEL AD-AD9850BRS-REEL Datasheet
316Kb / 20P
   CMOS, 125 MHz Complete DDS Synthesizer
REV. H
AD9850 AD-AD9850_15 Datasheet
316Kb / 20P
   CMOS, 125 MHz Complete DDS Synthesizer
REV. H
AD9850 AD-AD9850 Datasheet
378Kb / 19P
   CMOS, 125 MHz Complete DDS Synthesizer
REV. E
logo
Tyco Electronics
MAVC-060103-132600 MACOM-MAVC-060103-132600 Datasheet
197Kb / 3P
   Synthesizer , SMT 2496 - 2700 MHz, 1000 kHz
MAVC-060103-132100 MACOM-MAVC-060103-132100 Datasheet
197Kb / 3P
   Synthesizer , SMT 2055 - 2265 MHz, 1000 kHz
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
BLK-711N SYNERGY-BLK-711N Datasheet
31Kb / 1P
   FREQUENCY RANGE: 1 - 1000 MHz
logo
Tyco Electronics
MAVC-060000-100144 MACOM-MAVC-060000-100144 Datasheet
197Kb / 3P
   Synthesizer , SMT Fixed Frequency, 144 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com