công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10210P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC10210P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 3-Input/3-Output OR Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC10210P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC10210P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC10210P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC10210P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC10210P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC10210P Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
3–182
REV 5
© Motorola, Inc. 1996
3/93
Dual 3-Input/3-Output OR
Gate
The MC10210 is designed to drive up to six transmission lines simul–
taneously. The multiple outputs of this device also allow the wire “OR” –ing of
several levels of gating for minimization of gate and package count.
The ability to control three parallel lines with minimum propagation delay
from a single point makes the MC10210 particularly useful in clock distribution
applications where minimum clock skew is desired.
PD = 160 mW typ/pkg (No Loads)
tpd = 1.5 ns typ (All Output Loaded)
tr, tf = 1.5 ns typ (20%–80%)
LOGIC DIAGRAM
VCC1 = PIN 1, 15
VCC2 = PIN 16
VEE = PIN 8
12
11
10
9
13
14
2
7
6
5
3
4
MC10210
DIP
PIN ASSIGNMENT
VCC1
AOUT
AOUT
AOUT
AIN
AIN
AIN
VEE
VCC2
VCC1
BOUT
BOUT
BOUT
BIN
BIN
BIN
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Pin assignment is for Dual–in–Line Package.
For PLCC pin assignment, see the Pin Conversion
Tables on page 6–36 of the Motorola MECL Data
Book (DL122/D).
L SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 620–10
P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 648–08
FN SUFFIX
PLCC
CASE 775–02


Số phần tương tự - MC10210P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC10211 MOTOROLA-MC10211 Datasheet
106Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output NOR Gate
MC10212 MOTOROLA-MC10212 Datasheet
74Kb / 5P
   High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
MC10212FN MOTOROLA-MC10212FN Datasheet
74Kb / 5P
   High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
MC10212L MOTOROLA-MC10212L Datasheet
74Kb / 5P
   High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
MC10212P MOTOROLA-MC10212P Datasheet
74Kb / 5P
   High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
More results

Mô tả tương tự - MC10210P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H210 ONSEMI-MC10H210 Datasheet
93Kb / 3P
   Dual 3-Input 3-Output OR Gate
1996 REV 5
logo
Motorola, Inc
MC10110 MOTOROLA-MC10110 Datasheet
56Kb / 4P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10110 ONSEMI-MC10110 Datasheet
70Kb / 8P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10212 MOTOROLA-MC10212 Datasheet
74Kb / 5P
   High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10H211 ONSEMI-MC10H211 Datasheet
95Kb / 3P
   Dual 3-Input 3-Output NOR Gate
1996 REV 5
logo
Motorola, Inc
MC10211 MOTOROLA-MC10211 Datasheet
106Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output NOR Gate
logo
ON Semiconductor
NLX1G332 ONSEMI-NLX1G332_16 Datasheet
77Kb / 7P
   3-Input OR Gate
June, 2016 ??Rev. 5
NLX1G332 ONSEMI-NLX1G332 Datasheet
141Kb / 8P
   3-Input OR Gate
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G332-Q100 NEXPERIA-74LVC1G332-Q100 Datasheet
198Kb / 11P
   3-input OR gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD14075B HITACHI-HD14075B Datasheet
51Kb / 4P
   Triple 3-input OR Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com