công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA22-100RF0016 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TA22-100RF0016
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Value Chip Resistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TA22-100RF0016 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TA22-100RF0016 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TA22-100RF0016 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TA22-100RF0016 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
UMA 0204, UMB 0207
www.vishay.com
Vishay Beyschlag
Revision: 27-Mar-14
3
Document Number: 28715
For technical questions, contact: melf@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
• Products can be ordered using either the PART NUMBER or the PRODUCT DESCRIPTION.
PACKAGING
TYPE
CODE
QUANTITY
CARRIER TAPE
WIDTH
PITCH
REEL DIAMETER
UMA 0204
AU
100
Antistatic blister tape acc.
IEC 60286-3 type 2a
8 mm
4 mm
Box
A1
1000
180 mm/7"
A3 = AL
3000
A0
10 000
330 mm/13"
UMB 0207
BU
100
Antistatic blister tape acc.
IEC 60286-3 type 2a
12 mm
4 mm
Box
B1
1000
180 mm/7"
B2
2000
B7
7000
330 mm/13"
PART NUMBER AND PRODUCT DESCRIPTION
Part Number: UMB02070F5620AB200
MODEL/SIZE
VERSION
TCR
RESISTANCE
TOLERANCE
PACKAGING
UMA 0204
UMB 0207
0 = Standard
G = ± 5 ppm/K
F = ± 10 ppm/K
E = ± 15 ppm/K
3 digit value
1 digit multiplier
MULTIPLIER
9 = *10-1
0 = *100
1 = *101
2 = *102
3 = *103
H = ± 0.02 %
A = ± 0.05 %
B = ± 0.1 %
C = ± 0.25 %
AU
A1
A3
A0
BU
B1
B2
B7
Product Description: UMB 0207-10 0.05 % B2 562R
UMB
0207
10
0.05 %
B2
562R
TYPE
SIZE
TCR
TOLERANCE
PACKAGING
RESISTANCE
UMA
UMB
0204
0207
± 5 ppm/K
± 10 ppm/K
± 15 ppm/K
± 0.02 %
± 0.05 %
± 0.1 %
± 0.25 %
AU
A1
AL
A0
BU
B1
B2
B7
562R = 562
M
B
0
2070
F
5
U
20
A
B
2
00
6


Số phần tương tự - TA22-100RF0016

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TA22-100RF0016 VISHAY-TA22-100RF0016 Datasheet
89Kb / 3P
   Single Value Chip Resistor
Revision: 06-Oct-08
More results

Mô tả tương tự - TA22-100RF0016

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
RSK22N VISHAY-RSK22N Datasheet
85Kb / 3P
   Single Value Chip Resistor
Revision: 06-Oct-08
CS22 VISHAY-CS22 Datasheet
84Kb / 3P
   Single Value Chip Resistor
Revision: 21-Nov-13
TA22 VISHAY-TA22_08 Datasheet
89Kb / 3P
   Single Value Chip Resistor
Revision: 06-Oct-08
RSK22N VISHAY-RSK22N_15 Datasheet
73Kb / 3P
   Precision Wirebondable Single Value Thin Film Chip Resistor
Revision: 11-Nov-15
logo
List of Unclassifed Man...
HTC210M ETC-HTC210M Datasheet
125Kb / 1P
   Low Value Flat Chip Resistor
LQW2BHN6N8D03L ETC2-LQW2BHN6N8D03L Datasheet
469Kb / 2P
   Low Value Flat Chip Resistor
logo
Panasonic Semiconductor
ERJM1W PANASONIC-ERJM1W Datasheet
148Kb / 11P
   Low Resistance Value Chip Resistor
logo
TT Electronics.
LRC-LR1206LF-01 TTELEC-LRC-LR1206LF-01 Datasheet
571Kb / 2P
   Low Value Flat Chip Resistor
logo
Bi technologies
LR2010-R10FW BITECH-LR2010-R10FW Datasheet
344Kb / 2P
   Low Value Flat Chip Resistor
logo
Welwyn Components Limit...
LRC WELWYN-LRC Datasheet
105Kb / 2P
   Low Value Flat Chip Resistor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com