công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3302DTBR2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC3302DTBR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply Quad Comparators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC3302DTBR2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC3302DTBR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC3302DTBR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
LM339, LM239, LM2901, LM2901V, NCV2901, MC3302
http://onsemi.com
6
APPLICATIONS INFORMATION
These quad comparators feature high gain, wide
bandwidth characteristics. This gives the device oscillation
tendencies if the outputs are capacitively coupled to the
inputs via stray capacitance. This oscillation manifests itself
during output transitions (VOL to VOH). To alleviate this
situation input resistors < 10 k
W should be used. The
addition of positive feedback (< 10 mV) is also
recommended. It is good design practice to ground all
unused input pins.
Differential input voltages may be larger than supply
voltages without damaging the comparator’s inputs.
Voltages more negative than −300 mV should not be used.
10
Figure 9. Zero Crossing Detector
(Single Supply)
Figure 10. Zero Crossing Detector
(Split Supplies)
Vin(min) ≈ 0.4 V peak for 1% phase distortion (Dq).
D1 prevents input from going negative by more than 0.6 V.
R1 + R2 = R3
R3
R5
for small error in zero crossing
Vin
10 k
D1
R1
8.2 k
6.8 k
R2
15 k
R3
+15 V
*
q
VCC
10 k
Vin
VEE
Vin
Vin(min)
VCC
VO
VEE
Dq
q
*
)
10 M
R5
220 k
R4
220 k
VO
VO
+


Số phần tương tự - MC3302DTBR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC3302DTBR2G ONSEMI-MC3302DTBR2G Datasheet
159Kb / 12P
   Single Supply Quad Comparators
November, 2010 ??Rev. 19
MC3302DTBR2G ONSEMI-MC3302DTBR2G Datasheet
119Kb / 11P
   Single Supply Quad Comparators
October, 2016 ??Rev. 23
More results

Mô tả tương tự - MC3302DTBR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM339 ONSEMI-LM339 Datasheet
145Kb / 8P
   Quad Single Supply Comparators
October, 1999 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
LM339 MOTOROLA-LM339 Datasheet
124Kb / 6P
   Quad Single Supply Comparators
Rev 2
logo
ON Semiconductor
LM339S ONSEMI-LM339S Datasheet
80Kb / 6P
   Single Supply Quad Comparators
October, 2014 ??Rev. 0
LM339 ONSEMI-LM339_07 Datasheet
130Kb / 12P
   Single Supply Quad Comparators
February, 2007 ??Rev. 18
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LM339 LUGUANG-LM339 Datasheet
420Kb / 2P
   Quad Single Supply Comparators
logo
ON Semiconductor
LM339 ONSEMI-LM339_16 Datasheet
119Kb / 11P
   Single Supply Quad Comparators
October, 2016 ??Rev. 23
NCV2901DTBR2G ONSEMI-NCV2901DTBR2G Datasheet
159Kb / 12P
   Single Supply Quad Comparators
November, 2010 ??Rev. 19
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS339 AMS-AMS339 Datasheet
229Kb / 2P
   QUAD SINGLE SUPPLY COMPARATORS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LM339 LUGUANG-LM339 Datasheet
420Kb / 2P
   Quad Single Supply Comparators
logo
ON Semiconductor
LM339 ONSEMI-LM339_V01 Datasheet
316Kb / 14P
   Single Supply Quad Comparators
October, 2021 - Rev. 27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com