công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1318MT bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1318MT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Supervisor
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1318MT bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1318MT Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP1318MT Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 44 page
background image
MCP131X/2X
DS21985A-page 18
© 2005 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 kΩ (only MCP1316;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-39:
VDD Falling to Reset
Propagation Delay vs. Temperature
(MCP1318M-4.6).
FIGURE 2-40:
VDD Falling to Reset
Propagation Delay vs. Temperature
(MCP1319-2.9).
FIGURE 2-41:
VDD Falling to Reset
Propagation Delay vs. Temperature
(MCP1316-2.0).
FIGURE 2-42:
Normalized Reset Time Out
Period vs. Temperature (MCP1318M-4.6).
FIGURE 2-43:
Normalized Reset Time Out
Period vs. Temperature (MCP1319-2.9).
FIGURE 2-44:
Normalized Reset Time Out
Period vs. Temperature (MCP1316-2.0).
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
5V to 0V
5V to 4.5V
0
50
100
150
200
250
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
5V to 2.7V
5V to 0V
VTRIP Typ + 0.3V to
VTRIP Min - 0.2V
0
50
100
150
200
250
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
5V to 0V
5V to 1.8V
VTRIP Typ + 0.2V to
VTRIP Min - 0.2V
0.12
0.125
0.13
0.135
0.14
0.145
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
MCP1318M-4.6
0.125
0.13
0.135
0.14
0.145
0.15
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
MCP1319-2.9
0.125
0.13
0.135
0.14
0.145
0.15
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
MCP1316-2.0


Số phần tương tự - MCP1318MT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1318MT MICROCHIP-MCP1318MT Datasheet
737Kb / 52P
   Voltage Supervisor
2005-2012 11/29/11
MCP1318MT-29LE/OT MICROCHIP-MCP1318MT-29LE/OT Datasheet
737Kb / 52P
   Voltage Supervisor
2005-2012 11/29/11
MCP1318MT-46LE/OT MICROCHIP-MCP1318MT-46LE/OT Datasheet
737Kb / 52P
   Voltage Supervisor
2005-2012 11/29/11
More results

Mô tả tương tự - MCP1318MT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1320T-25LE MICROCHIP-MCP1320T-25LE Datasheet
509Kb / 44P
   Voltage Supervisor
10/05/07
MCP1320T-46KE MICROCHIP-MCP1320T-46KE Datasheet
509Kb / 44P
   Voltage Supervisor
10/05/07
MCP131X MICROCHIP-MCP131X_12 Datasheet
737Kb / 52P
   Voltage Supervisor
2005-2012 11/29/11
logo
STMicroelectronics
STM1066 STMICROELECTRONICS-STM1066 Datasheet
218Kb / 20P
   Smart voltage supervisor
logo
Aeroflex Circuit Techno...
UT01VS50L AEROFLEX-UT01VS50L Datasheet
173Kb / 15P
   UT01VS50L Voltage Supervisor
logo
Micrel Semiconductor
MIC2772 MICREL-MIC2772_05 Datasheet
233Kb / 9P
   Dual Voltage Supervisor
logo
STMicroelectronics
STM1068 STMICROELECTRONICS-STM1068 Datasheet
213Kb / 22P
   Smart voltage supervisor
logo
Texas Instruments
TL7700 TI1-TL7700_16 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISOR
logo
Toshiba Semiconductor
TA8505P TOSHIBA-TA8505P Datasheet
213Kb / 6P
   SUPPLY VOLTAGE SUPERVISOR
logo
Texas Instruments
TL7700 TI-TL7700_06 Datasheet
266Kb / 15P
[Old version datasheet]   SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com